công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPI11N65C3 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện SPI11N65C3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Cool MOS??Power Transistor
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPI11N65C3 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  SPI11N65C3 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG SPI11N65C3 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SPI11N65C3 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SPI11N65C3 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SPI11N65C3 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPI11N65C3 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPI11N65C3 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPI11N65C3 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SPI11N65C3 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
2003-0
8-15
Page 2
SPP11N65C3, SPA11N65C3
SPI11N65C3
Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Value
Unit
Drain Source voltage slope
VDS = 480 V, ID = 11 A, Tj = 125 °C
dv/dt
50
V/ns
Thermal Characteristics
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
Thermal resistance, junction - case
RthJC
-
-
1
K/W
Thermal resistance, junction - case, FullPAK
RthJC_FP
-
-
3.8
Thermal resistance, junction - ambient, leaded
RthJA
-
-
62
Thermal resistance, junction - ambient, FullPAK
RthJA_FP
-
-
80
SMD version, device on PCB:
@ min. footprint
@ 6 cm2 cooling area 3)
RthJA
-
-
-
35
62
-
Soldering temperature,
1.6 mm (0.063 in.) from case for 10s 4)
Tsold
-
-
260
°C
Electrical Characteristics,
at Tj=25°C unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Conditions
Values
Unit
min.
typ.
max.
Drain-source breakdown voltage V(BR)DSS VGS=0V, ID=0.25mA 650 5)
-
-
V
Drain-Source avalanche
breakdown voltage
V(BR)DS VGS=0V, ID=4A
-
730
-
Gate threshold voltage
VGS(th)
ID=500µA, VGS=VDS 2.1
3
3.9
Zero gate voltage drain current
IDSS
VDS=600V, VGS=0V,
Tj=25°C
Tj=150°C
-
-
0.1
-
1
100
µA
Gate-source leakage current
IGSS
VGS=20V, VDS=0V
-
-
100
nA
Drain-source on-state resistance RDS(on) VGS=10V, ID=7A
Tj=25°C
Tj=150°C
-
-
0.34
0.92
0.38
-
Gate input resistance
RG
f=1MHz, open drain
-
0.86
-


Số phần tương tự - SPI11N65C3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
SPI11N65C3 INFINEON-SPI11N65C3 Datasheet
1,019Kb / 15P
   New revolutionary high voltage technology Ultra low gate charge Periodic avalanche rated
Rev. 2.9 2007-08-30
SPI11N65C3 INFINEON-SPI11N65C3 Datasheet
574Kb / 15P
   Cool MOS??Power Transistor Feature New revolutionary high voltage technology
Rev. 2.91 2009-11-30
logo
Inchange Semiconductor ...
SPI11N65C3 ISC-SPI11N65C3 Datasheet
331Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - SPI11N65C3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
SPP07N60C3 INFINEON-SPP07N60C3 Datasheet
374Kb / 14P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-04-07
SPP08N50C3 INFINEON-SPP08N50C3 Datasheet
265Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-06-27
SPP21N50C3 INFINEON-SPP21N50C3 Datasheet
341Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-07-02
SPW52N50C3 INFINEON-SPW52N50C3 Datasheet
252Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.0 2004-03-16
SPU02N60S5 INFINEON-SPU02N60S5 Datasheet
251Kb / 10P
   Cool MOS??Power Transistor
2004-03-30
SPW11N60S5 INFINEON-SPW11N60S5 Datasheet
251Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-30
SPW15N60C3 INFINEON-SPW15N60C3 Datasheet
240Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-09-17
SPW16N50C3 INFINEON-SPW16N50C3 Datasheet
244Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-06-30
SPW17N80C3 INFINEON-SPW17N80C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-03
SPW32N50C3 INFINEON-SPW32N50C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
Rev. 2.0 Page 2004-03-16
SPD01N60C3 INFINEON-SPD01N60C3 Datasheet
910Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.5 2008-04-07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com