công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC21-4-1-0-04 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vectron International, Inc

tên linh kiện LC21-4-1-0-04
Giải thích chi tiết về linh kiện  Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VECTRON [Vectron International, Inc]
Trang chủ  http://www.vectron.com
Logo VECTRON - Vectron International, Inc

LC21-4-1-0-04 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vectron International, Inc

  LC21-4-1-0-04 Datasheet HTML 1Page - Vectron International, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
29 May 2012
Specification for LC band pass filter:
L C 2 1 . 4 - 1 . 0 / 0 4
1. General
1.1. Package:
1.2.
Type name:
LC 21.4-1.0/04
1.3.
Number of poles:
4
1.4.
Operating temperature range:
-40°C to +85°C
1.5.
Storage temperature range:
-55°C to +85°C
2.
Electric values
2.1.
Nominal centre frequency fo:
21.4 MHz
2.2.
Pass band
2.2.1. Bandwidth between 3 dB - frequencies:
fo
500 kHz
2.2.2. Ripple:
1.5 dB peak to peak
2.2.3. Insertion loss
at -40°C……..+25°C:
4.0 dB
in operating temperature range
5.5 dB
2.3.
Stop band
2.3.1. fo
4.5 MHz
60 dB
2.3.2. Alternate attenuation:
80 dB
2.4.
Terminating impedance ( input and output ):
50
// 0 pF
2.5.
Maximum input power level:
+25 dBm
3.
Marking:
manufacturer, date code
LC 21.4-1.0/04
___________________________________________________________________________________
Edited by:
date: ______________________________ name: _____________________________


Số phần tương tự - LC21-4-1-0-04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vectron International, ...
LC21-4-2-0-04 VECTRON-LC21-4-2-0-04 Datasheet
26Kb / 1P
   Environment conditions: Corresponding to Vectron standard CF001
LC21-4-2-0-07 VECTRON-LC21-4-2-0-07 Datasheet
35Kb / 1P
   Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
LC21-4-20-04 VECTRON-LC21-4-20-04 Datasheet
26Kb / 1P
   Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
LC21-4-3-0-04 VECTRON-LC21-4-3-0-04 Datasheet
25Kb / 1P
   Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
LC21-4-5-0-04 VECTRON-LC21-4-5-0-04 Datasheet
25Kb / 1P
   Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
More results

Mô tả tương tự - LC21-4-1-0-04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vectron International, ...
MQF21-4-0600-04 VECTRON-MQF21-4-0600-04 Datasheet
19Kb / 1P
   Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
MQF21-4-1000-07 VECTRON-MQF21-4-1000-07 Datasheet
19Kb / 1P
   Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
MQF21-4-1500-64 VECTRON-MQF21-4-1500-64 Datasheet
26Kb / 1P
   Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
MQF21-4-1500-74 VECTRON-MQF21-4-1500-74 Datasheet
23Kb / 1P
   Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
MQF21-4-1500-76 VECTRON-MQF21-4-1500-76 Datasheet
23Kb / 1P
   Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
MQF21-4-2000-24 VECTRON-MQF21-4-2000-24 Datasheet
26Kb / 1P
   Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
MQF21-4-3000-14 VECTRON-MQF21-4-3000-14 Datasheet
25Kb / 1P
   Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
MQF21-4-3000-37 VECTRON-MQF21-4-3000-37 Datasheet
71Kb / 1P
   Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
MQF21-4-3000-58 VECTRON-MQF21-4-3000-58 Datasheet
117Kb / 1P
   Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
MQF21-4-4000-10 VECTRON-MQF21-4-4000-10 Datasheet
43Kb / 1P
   Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
MQF21-4-5200-02 VECTRON-MQF21-4-5200-02 Datasheet
72Kb / 1P
   Nominal centre frequency fo: 21.4 MHz
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com