công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPI70N10L bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện SPI70N10L
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power-Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPI70N10L bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  SPI70N10L Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG SPI70N10L Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SPI70N10L Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SPI70N10L Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SPI70N10L Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPI70N10L Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPI70N10L Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPI70N10L Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2001-08-24
Page 4
Preliminary data
SPI70N10L
SPP70N10L,SPB70N10L
1 Power dissipation
Ptot = f (TC)
0
20
40
60
80 100 120 140 160
°C 190
TC
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
W
280
SPP70N10L
2 Drain current
ID = f (TC)
parameter: VGS
 10 V
0
20
40
60
80 100 120 140 160
°C 190
TC
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
A
75
SPP70N10L
3 Safe operating area
ID = f ( VDS )
parameter : D = 0 , TC = 25 °C
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
V
VDS
0
10
1
10
2
10
3
10
A
SPP70N10L
DC
10 ms
1 ms
100 µs
tp = 18.0µs
4 Transient thermal impedance
ZthJC = f (tp)
parameter : D = tp/T
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
K/W
SPP70N10L
single pulse
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50


Số phần tương tự - SPI70N10L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sparkle Power Inc.
SPI700A8BB SPI-SPI700A8BB Datasheet
51Kb / 1P
   700 Watts ATX12V Switching Power Supply
SPI700ACAG SPI-SPI700ACAG Datasheet
833Kb / 2P
   700 Watts ATX12V 2.3 Switching Power Supply Meet 2010 ErP
SPI700ACH5B SPI-SPI700ACH5B Datasheet
296Kb / 1P
   700 Watts EPS12V & ATX12V Switching Power Supply
SPI700ACHBB SPI-SPI700ACHBB Datasheet
228Kb / 1P
   Complied with ATX12V and EPS12V standard
SPI700GHN SPI-SPI700GHN Datasheet
526Kb / 1P
   Complied with ATX12V and EPS12V standard
More results

Mô tả tương tự - SPI70N10L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com