công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPI47N10 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện SPI47N10
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power-Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPI47N10 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

  SPI47N10 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG SPI47N10 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SPI47N10 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SPI47N10 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SPI47N10 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPI47N10 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPI47N10 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPI47N10 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
2001-08-24
Page 7
Preliminary data
SPI47N10
SPP47N10,SPB47N10
13 Typ. avalanche energy
EAS = f (Tj)
par.: ID = 47 A , VDD = 25 V, RGS = 25

20
40
60
80
100
120
140
°C
180
Tj
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
mJ
650
14 Typ. gate charge
VGS = f (QGate)
parameter: ID = 47 A pulsed
0
20
40
60
80
nC
110
QGate
0
2
4
6
8
10
12
V
16
SPP47N10
0,8 VDS max
DS max
V
0,2
15 Drain-source breakdown voltage
V(BR)DSS = f (Tj)
-60
-20
20
60
100
140
°C
200
Tj
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
V
120
SPP47N10


Số phần tương tự - SPI47N10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
SPI47N10L INFINEON-SPI47N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
SPI47N10L INFINEON-SPI47N10L Datasheet
114Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
2002-01-09
SPI47N10L INFINEON-SPI47N10L_02 Datasheet
114Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
2002-01-09
More results

Mô tả tương tự - SPI47N10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com