công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPI10N10 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện SPI10N10
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power-Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPI10N10 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  SPI10N10 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG SPI10N10 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SPI10N10 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SPI10N10 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SPI10N10 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPI10N10 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPI10N10 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPI10N10 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
2002-01-31
Page 2
Preliminary data
SPI10N10
SPP10N10,SPB10N10
Thermal Characteristics
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
Characteristics
Thermal resistance, junction - case
RthJC
-
-
3
K/W
Thermal resistance, junction - ambient, leaded
RthJA
-
-
62
SMD version, device on PCB:
@ min. footprint
@ 6 cm2 cooling area F)
RthJA
-
-
-
-
62
40
Electrical Characteristics, at Tj = 25 °C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
Static Characteristics
Drain-source breakdown voltage
VGS=0V, ID=1mA
V(BR)DSS
100
-
-
V
Gate threshold voltage, VGS = VDS
ID = 21 µA
VGS(th)
2.1
3
4
Zero gate voltage drain current
VDS=100V, VGS=0V, Tj=25°C
VDS=100V, VGS=0V, Tj=125°C
IDSS
-
-
0.01
1
1
100
µA
Gate-source leakage current
VGS=20V, VDS=0V
IGSS
-
1
100
nA
Drain-source on-state resistance
VGS=10V, ID=7.8A
RDS(on)
-
137
170
m

1Device on 40mm*40mm*1.5mm epoxy PCB FR4 with 6cm² (one layer, 70 µm thick) copper area for drain
connection. PCB is vertical without blown air.


Số phần tương tự - SPI10N10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
SPI10N10L INFINEON-SPI10N10L Datasheet
246Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
Rev. 2.1 2005-02-14
More results

Mô tả tương tự - SPI10N10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com