công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS-550-BSP bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Axiomtek Co., Ltd.

tên linh kiện LS-550-BSP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Narrow Band Industrial LCD Monitor
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AXIOMTEK [Axiomtek Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.axiomtek.com/
Logo AXIOMTEK - Axiomtek Co., Ltd.

LS-550-BSP bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Axiomtek Co., Ltd.

  LS-550-BSP Datasheet HTML 1Page - Axiomtek Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
55" Narrow Band Industrial LCD Monitor
Features
Flexible, low cost and high performance
For kiosk, gaming, amusement, digital signage application
55" 16:9 FHD TFT LCD display
Previum MVA with wide-view angle
For both landscape and portrait installation
Specifications
Size
54.6" (16:9)
Signal input
D-sub VGA & DVI-I
Backlight / life
LED
OSD adjustment
Power, Enter, Left, Right, Auto
Panel type
Premium MVA
AC input
100~240Vac, 3A
Pixel pitch
0.21 x 0.21 mm
Inrush current
35A (cold start)
Active area
1209.6x680.4 mm
Consumption
160W
Brightness*
450 cd/m2 (typ)
Management
VESA DPMS
Contrast
4000 : 1
Mounting
400x300mm M6 screw
Viewing angle
178 / 178 degree
Dimension
1239.2mm(L)x710mm(H)x76.5mm(T)
Resolution
1920 x 1080
Weight
Display color
16.7M (8 bit)
Packing
1 pcs / carton
Response time
6.5 mS (gray-gray)
Carton size
Hor. frequency
30 ~ 86 KHz
Container loading
Ver. frequency
60 / 70 Hz
Operation
0 ~ 50 degree C
Pixel rate
165 MHz
Storage
-30 ~ 70 degree C
* Higher brightness is on demand.
Ordering information
Model selection
X:
Panel selection
Y:
Input selection
Z:
Touch selection
0:
Standard, chosen
0:
Standard, VGA/DVI
0:
Standard, none
A:
Specified LCD
V:
VGA only
G:
Glass
B:
Specified LCD
H:
VGA/DVI/HDMI
I :
IR
…etc. Specified LCD
P:
DVI/HDMI/DP
S:
SAW
S:
VGA/DVI/S-video
P:
Projective capacitive
Optional accessories
* Power cord
1.8M power cord, US / EU
* Signal cable
1.8M VGA cable, 1.8M DVI cable
Product drawing
* All specification and photos are subject to change without notice.
Temperature
LS-550-XYZ
LS-550
LCD panel
Power
Package
Video


Số phần tương tự - LS-550-BSP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Battery Group
LS-500 PANASONICBATTERY-LS-500 Datasheet
177Kb / 1P
   Digital Laser Sensor
logo
PerkinElmer Optoelectro...
LS-5001 PERKINELMER-LS-5001 Datasheet
49Kb / 6P
   Thyratrons
LS-5002 PERKINELMER-LS-5002 Datasheet
49Kb / 6P
   Thyratrons
logo
Linear Integrated Syste...
LS-508A LINEAR-LS-508A Datasheet
209Kb / 2P
   Single 8-Channel CMOS Analog Multiplexer with active overvoltage protection
logo
PerkinElmer Optoelectro...
LS-5101 PERKINELMER-LS-5101 Datasheet
49Kb / 6P
   Thyratrons
More results

Mô tả tương tự - LS-550-BSP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Axiomtek Co., Ltd.
LS-460 AXIOMTEK-LS-460 Datasheet
103Kb / 1P
   Narrow Band Industrial LCD Monitor
LD-460 AXIOMTEK-LD-460 Datasheet
116Kb / 1P
   46 Narrow Band Industrial Open Frame LCD Monitor
LS-320 AXIOMTEK-LS-320 Datasheet
104Kb / 1P
   Industrial LCD Monitor
LS-420 AXIOMTEK-LS-420 Datasheet
115Kb / 1P
   Industrial LCD Monitor
LS-270 AXIOMTEK-LS-270 Datasheet
67Kb / 1P
   Industrial LCD Monitor
logo
Advantech Co., Ltd.
ES-3112 ADVANTECH-ES-3112 Datasheet
277Kb / 2P
   12.1 Industrial LCD Monitor
ES-3115 ADVANTECH-ES-3115 Datasheet
277Kb / 2P
   15 Industrial LCD Monitor
logo
Axiomtek Co., Ltd.
LD-101 AXIOMTEK-LD-101 Datasheet
131Kb / 1P
   Industrial Open Frame LCD Monitor
LD-550 AXIOMTEK-LD-550 Datasheet
116Kb / 1P
   55 Industrial Open Frame LCD Monitor
LD-104 AXIOMTEK-LD-104 Datasheet
126Kb / 1P
   10.4 Industrial Open Frame LCD Monitor
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com