công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS6152 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện GS6152
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-Rate 6G UHD-SDI
Download  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

GS6152 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Semtech Corporation

  GS6152 Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation GS6152 Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation GS6152 Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation GS6152 Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation GS6152 Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation GS6152 Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation GS6152 Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation GS6152 Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation GS6152 Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 80 page
background image
GS6152
Final Data Sheet
Rev.2
PDS-060984
July 2015
4 of 80
Semtech
Proprietary & Confidential
www.semtech.com
1. Pin Out
1.1 Pin Assignment
Figure 1-1: GS6152 Pin Out
1.2 Pin Descriptions
DDI0
GND
DDI1
DDI2
DDI3
GND
GND
GPIO0
DDO0
VCC_DDO0
VEE_DDO
VEE_DDO
VCC_DDO1
DDO1
GPIO3
GS6152 48-pin QFN (6x6mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
DDI0
DDI1
DDI2
DDI3
GPIO2
RST
DDO1
DDO0
VEE_DDO
Table 1-1: GS6152 Pin Descriptions
Pin Number
Name
Type
Description
1, 2
DDI0, DDI0
Input
Serial Digital Differential Input 0.
3, 6, 9
GND
Power
Input channel isolation. Connect to ground or leave unconnected.
4, 5
DDI1, DDI1
Input
Serial Digital Differential Input 1.
7, 8
DDI2, DDI2
Input
Serial Digital Differential Input 2.


Số phần tương tự - GS6152

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gennum Corporation
GS6150 GENNUM-GS6150 Datasheet
1Mb / 64P
   Automatic or Manual Rate Selection
logo
Semtech Corporation
GS6150 SEMTECH-GS6150 Datasheet
1Mb / 64P
   GS6150 Multi-Rate 6G UHD-SDI Reclocker
GS6150-INE3 SEMTECH-GS6150-INE3 Datasheet
1Mb / 64P
   GS6150 Multi-Rate 6G UHD-SDI Reclocker
GS6150-INTE3 SEMTECH-GS6150-INTE3 Datasheet
1Mb / 64P
   GS6150 Multi-Rate 6G UHD-SDI Reclocker
GS6150-INTE3Z SEMTECH-GS6150-INTE3Z Datasheet
1Mb / 64P
   GS6150 Multi-Rate 6G UHD-SDI Reclocker
More results

Mô tả tương tự - GS6152

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
GS6151 SEMTECH-GS6151 Datasheet
2Mb / 77P
   Multi-Rate 6G UHD-SDI
GS6140 SEMTECH-GS6140 Datasheet
244Kb / 3P
   Multi-Rate 6G UHD-SDI Equalizer
GS6150 SEMTECH-GS6150 Datasheet
1Mb / 64P
   GS6150 Multi-Rate 6G UHD-SDI Reclocker
GS6042 SEMTECH-GS6042 Datasheet
1,018Kb / 21P
   6G UHD-SDI/3G/HD/SD Adaptive Cable Equalizer
GS12070 SEMTECH-GS12070 Datasheet
296Kb / 3P
   UHD-SDI Gearbox
logo
Gennum Corporation
GS1535A GENNUM-GS1535A_06 Datasheet
455Kb / 27P
   Multi-Rate SDI Automatic Reclocker
logo
Semtech Corporation
GS1575B SEMTECH-GS1575B Datasheet
1Mb / 28P
   Multi-Rate SDI Automatic Reclocker
GS9075B SEMTECH-GS9075B Datasheet
1Mb / 28P
   Multi-Rate SDI Automatic Reclocker
EBK-GS3140-00 SEMTECH-EBK-GS3140-00 Datasheet
1Mb / 40P
   Multi-Rate Adaptive 3G SDI Equalizer
GS3140 SEMTECH-GS3140 Datasheet
246Kb / 3P
   Multi-Rate Adaptive 3G SDI Equalizer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com