công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IRF3708S bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. |
|
IRF3708S bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. |
6 / 10 page Fig 14a&b. Gate Charge Test Circuit and Waveform Fig 12. On-Resistance Vs. Drain Current Fig 15a&b. Unclamped Inductive Test circuit and Waveforms Fig 15c. Maximum Avalanche Energy Vs. Drain Current D.U.T. VDS ID IG 3mA VGS .3 µF 50K Ω .2 µF 12V Current Regulator Same Type as D.U.T. Current Sampling Resistors + - VGS QG QGS QGD VG Charge t p V (BR )DS S I AS R G IAS 0.0 1 Ω tp D.U .T L VDS + - VDD DRIVER A 15V 20 V 0 50 100 150 200 250 300 ID , Drain Current ( A ) 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 VGS = 4.5V VGS = 10V 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 VGS, Gate -to -Source Voltage (V) 0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 ID = 31A 25 50 75 100 125 150 175 0 120 240 360 480 600 Starting T , Junction Temperature ( C) J ° ID TOP BOTTOM 10A 20.7A 24.8A Fig 13. On-Resistance Vs. Gate Voltage IRF3708S 2014-8-13 www.kersemi.com 6 |
Số phần tương tự - IRF3708S |
|
Mô tả tương tự - IRF3708S |