công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF3704ZS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện IRF3704ZS
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF3704ZS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  IRF3704ZS Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3704ZS Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3704ZS Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3704ZS Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3704ZS Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3704ZS Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3704ZS Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3704ZS Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3704ZS Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current vs.
Case Temperature
Fig 10. Threshold Voltage vs. Temperature
25
50
75
100
125
150
175
TC , Case Temperature (°C)
0
10
20
30
40
50
60
70
LIMITED BY PACKAGE
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175 200
TJ , Temperature ( °C )
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
ID = 250µA
1E-006
1E-005
0.0001
0.001
0.01
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.001
0.01
0.1
1
10
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )
Notes:
1. Duty Factor D = t1/t2
2. Peak Tj = P dm x Zthjc + Tc
Ri (°C/W)
τi (sec)
0.920
0.000139
0.194
0.000602
0.538
0.001567
τ
J
τ
J
τ
1
τ
1
τ
2
τ
2
τ
3
τ
3
R
1
R
1
R
2
R
2
R
3
R
3
τ
τ
C
Ci=
τi/Ri
Ci=
τi/Ri
IRF3704ZS
2014-8-13
5
www.kersemi.com


Số phần tương tự - IRF3704ZS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3704ZS IRF-IRF3704ZS Datasheet
297Kb / 12P
   HEXFET Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF3704ZS ISC-IRF3704ZS Datasheet
300Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF3704ZSLPBF IRF-IRF3704ZSLPBF Datasheet
366Kb / 13P
   High Frequency Synchronous Buck
IRF3704ZSPBF IRF-IRF3704ZSPBF Datasheet
366Kb / 13P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRF3704ZSPBF IRF-IRF3704ZSPBF Datasheet
366Kb / 13P
   High Frequency Synchronous Buck
More results

Mô tả tương tự - IRF3704ZS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRLU7833-701PBF IRF-IRLU7833-701PBF Datasheet
325Kb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRLR7833 KERSEMI-IRLR7833 Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRLR7843 KERSEMI-IRLR7843 Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRLU8721 KERSEMI-IRLU8721 Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRFU3704ZPBF KERSEMI-IRFU3704ZPBF Datasheet
4Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRFU3707ZPBF KERSEMI-IRFU3707ZPBF Datasheet
4Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRF3704ZL KERSEMI-IRF3704ZL Datasheet
1Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
logo
International Rectifier
IRF3707ZPBF IRF-IRF3707ZPBF_15 Datasheet
393Kb / 12P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR3709ZPBF KERSEMI-IRFR3709ZPBF Datasheet
4Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
IRFR3709ZTRR KERSEMI-IRFR3709ZTRR Datasheet
4Mb / 11P
   High Frequency Synchronous Buck Converters for Computer Processor Power
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com