công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAJ22 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - YENYO TECHNOLOGY Co., Ltd

tên linh kiện SMAJ22
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Transient Voltage Suppressor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YENYO [YENYO TECHNOLOGY Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.yenyo.com.tw
Logo YENYO - YENYO TECHNOLOGY Co., Ltd

SMAJ22 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - YENYO TECHNOLOGY Co., Ltd

  SMAJ22 Datasheet HTML 1Page - YENYO TECHNOLOGY Co., Ltd SMAJ22 Datasheet HTML 2Page - YENYO TECHNOLOGY Co., Ltd SMAJ22 Datasheet HTML 3Page - YENYO TECHNOLOGY Co., Ltd SMAJ22 Datasheet HTML 4Page - YENYO TECHNOLOGY Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES SMAJ SERIES
YENYO TECHNOLOGY CO., LTD.
VBR-REVERSE BREAKDOWN VOLTAGE(V)
1
100
1000
10000
10
1000
100
10
TJ = 25
oC
f=1.0MHz
Vsig=50mVp-p
4 / 4
R5,JAN-13
Bi-directional
Uni-directional
FIG.3 - PULSE WAVEFORM
0
0
1.0
4.0
T, TIME (ms)
50
100
3.0
2.0
Peak value (IPPM)
TR=10us
Half value= I
PPM
2
TJ = 25
oC
td
Pluse width(td) is defined
as that point where the
peak current decays to 50%
of IPPM
10 / 1000 waveform as
defined by R.E.A.
FIG.2 - PULSE DERATING CURVE
25
0
50
125
200
AMBIENT TEMPERATURE,
oC
50
75
100
175
150
100
75
25
0
FIG.5 - STEADY STATE POWER
DERATING CURVE
1
0
TA, AMBIENT TEMPERATURE
60HZ RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
2
3
4
50
125
200
175
150
100
75
25
0
FIG.4 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
FIG.1 - PULSE RATING CURVE
td - PULSE WIDTH
0.1us
1.0
10
100
10us
1us
10ms
100us 1.0ms
0.1
TA = 25
oC
Non-repetitive Pulse Waveform
Showen in Figure 3


Số phần tương tự - SMAJ22

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMAJ22 JGD-SMAJ22 Datasheet
313Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Nantong Hornby Electron...
SMAJ22 HORNBY-SMAJ22 Datasheet
334Kb / 5P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Socay Electornics Co., ...
SMAJ22 SOCAY-SMAJ22 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Vishay Siliconix
SMAJ22 VISHAY-SMAJ22 Datasheet
100Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 29-Oct-08
logo
RFE international
SMAJ22 RFE-SMAJ22 Datasheet
55Kb / 1P
   SURFACE MOUNT TVS DIODE Electrical Characteristics, 5.0 to 30 Volts
More results

Mô tả tương tự - SMAJ22

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SMBJ50 EIC-SMBJ50 Datasheet
110Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STUB06I EIC-STUB06I_05 Datasheet
79Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diotech Company.
3.0SMCJ5.0 DIOTECH-3.0SMCJ5.0 Datasheet
1Mb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
EIC discrete Semiconduc...
3.0SMCJ11 EIC-3.0SMCJ11 Datasheet
58Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
3.0SMCJ11C EIC-3.0SMCJ11C Datasheet
57Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
SMB5.0 MIC-SMB5.0 Datasheet
74Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Pan Jit International I...
SMF5.0A_SERIES PANJIT-SMF5.0A_SERIES_14 Datasheet
84Kb / 6P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Sangdest Microelectroni...
3.0SMCJ-GT3 SMC-3.0SMCJ-GT3 Datasheet
291Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SMAJ PACELEADER-SMAJ Datasheet
4Mb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ PACELEADER-SMBJ Datasheet
342Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMCJ PACELEADER-SMCJ Datasheet
349Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com