công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM2LZ47 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện SM2LZ47
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC POWER CONTROL APPLICATIONS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

SM2LZ47 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  SM2LZ47 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. SM2LZ47 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. SM2LZ47 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. SM2LZ47 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
2013-07-10
1
SM2LZ47
AC POWER CONTROL APPLICATIONS
l Repetitive Peak Off−State Voltage : VDRM = 800V
l R.M.S. On−State Current
: IT (RMS) = 2A
l High Commutation (dv / dt)
: (dv / dt) c = 5V / µs (Min.)
l Isolation Voltage
: VISOL = 1500V AC
MAXIMUM RATINGS
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Repetitive Peak Off−State Voltage
VDRM
800
V
R.M.S. On−State Current
(Full Sine Waveform)
IT (RMS)
2
A
8 (50Hz)
Peak One Cycle Surge On−State
Current (Non-Repetitive)
ITSM
8.8 (60Hz)
A
I
2
t Limit Value
I
2
t
0.32
A
2
s
Critical Rate of Rise of On−State
Current
(Note)
di / dt
50
A / µs
Peak Gate Power Dissipation
PGM
3
W
Average Gate Power Dissipation
PG (AV)
0.3
W
Peak Gate Voltage
VFGM
10
V
Peak Gate Current
IGM
1.6
A
Junction Temperature
Tj
−40~125
°C
Storage Temperature Range
Tstg
−40~125
°C
Isolation Voltage (AC, t = 1min.)
VISOL
1500
V
Note:
di / dt test condition
VDRM = 400V, ITM ≤ 3A, tgw ≥ 10µs, tgr ≤ 250ns, igp = IGT × 2.0
Unit: mm
JEDEC
JEITA
TOSHIBA
13−10H1A
Weight: 1.7g
www.kersemi.com


Số phần tương tự - SM2LZ47

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
SM2LZ47 TOSHIBA-SM2LZ47 Datasheet
187Kb / 5P
   AC POWER CONTROL APPLICATIONS
More results

Mô tả tương tự - SM2LZ47

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
SM6G48 TOSHIBA-SM6G48 Datasheet
143Kb / 2P
   AC POWER CONTROL APPLICATIONS
SM08G43 TOSHIBA-SM08G43 Datasheet
191Kb / 5P
   AC POWER CONTROL APPLICATIONS
SM1L43 TOSHIBA-SM1L43 Datasheet
180Kb / 5P
   AC POWER CONTROL APPLICATIONS
SM3G45 TOSHIBA-SM3G45 Datasheet
223Kb / 5P
   AC POWER CONTROL APPLICATIONS
SM10LZ47 TOSHIBA-SM10LZ47 Datasheet
99Kb / 3P
   AC POWER CONTROL APPLICATIONS
SM12JZ47A TOSHIBA-SM12JZ47A Datasheet
208Kb / 5P
   AC POWER CONTROL APPLICATIONS
SM8G48 TOSHIBA-SM8G48 Datasheet
225Kb / 5P
   AC POWER CONTROL APPLICATIONS
SM16G45 TOSHIBA-SM16G45 Datasheet
200Kb / 5P
   AC POWER CONTROL APPLICATIONS
SM8GZ47A TOSHIBA-SM8GZ47A Datasheet
223Kb / 5P
   AC POWER CONTROL APPLICATIONS
S6903G TOSHIBA-S6903G Datasheet
95Kb / 3P
   AC POWER CONTROL APPLICATIONS
SM2LZ47 TOSHIBA-SM2LZ47 Datasheet
187Kb / 5P
   AC POWER CONTROL APPLICATIONS
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com