công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TYN608 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện TYN608
Giải thích chi tiết về linh kiện  8A SCRs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

TYN608 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  TYN608 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
TN8, TS8 and TYNx08 Series
9/9
PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-220AB (Without notches)
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
15.20
15.90
0.598
0.625
a1
3.75
0.147
a2
13.00
14.00
0.511
0.551
B
10.00
10.40
0.393
0.409
b1
0.61
0.88
0.024
0.034
b2
1.23
1.32
0.048
0.051
C
4.40
4.60
0.173
0.181
c1
0.49
0.70
0.019
0.027
c2
2.40
2.72
0.094
0.107
e
2.40
2.70
0.094
0.106
F
6.20
6.60
0.244
0.259
I
3.75
3.85
0.147
0.151
I4
15.80
16.40
16.80
0.622
0.646
0.661
L
2.65
2.95
0.104
0.116
l2
1.14
1.70
0.044
0.066
l3
1.14
1.70
0.044
0.066
M
2.60
0.102
M
B
l4
C
b2
a2
l2
c2
l3
b1
a1
A
F
L
I
e
c1
www.kersemi.com
资料提供:可控硅在线 http://www.kkg.com.cn


Số phần tương tự - TYN608

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TYN608 STMICROELECTRONICS-TYN608 Datasheet
162Kb / 9P
   8A SCRs
TYN608 STMICROELECTRONICS-TYN608 Datasheet
341Kb / 5P
   Silicon controlled rectifiers
TYN608 STMICROELECTRONICS-TYN608 Datasheet
153Kb / 12P
   Sensitive and standard 8 A SCRs
TYN608 STMICROELECTRONICS-TYN608 Datasheet
160Kb / 13P
   Sensitive and standard 8 A SCRs
TYN608G STMICROELECTRONICS-TYN608G Datasheet
341Kb / 5P
   Silicon controlled rectifiers
More results

Mô tả tương tự - TYN608

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TN8 STMICROELECTRONICS-TN8 Datasheet
162Kb / 9P
   8A SCRs
TN8 STMICROELECTRONICS-TN8_06 Datasheet
125Kb / 10P
   8A SCRS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TS820-600B-TR TGS-TS820-600B-TR Datasheet
102Kb / 1P
   8A SCRs
TS820-600T TGS-TS820-600T Datasheet
98Kb / 1P
   8A SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
8PT NELLSEMI-8PT Datasheet
413Kb / 7P
   Sensitive and Standard SCRs, 8A
8PT NELLSEMI-8PT_14 Datasheet
414Kb / 7P
   Sensitive and Standard SCRs, 8A
8PT06AI-S NELLSEMI-8PT06AI-S Datasheet
1Mb / 7P
   Sensitive and Standard SCRs, 8A
logo
Unisonic Technologies
BT169B-T92-B UTC-BT169B-T92-B Datasheet
345Kb / 6P
   SCRS
logo
Central Semiconductor C...
2N660 CENTRAL-2N660 Datasheet
58Kb / 1P
   SCRs
logo
Unisonic Technologies
BT151 UTC-BT151_10 Datasheet
211Kb / 5P
   SCRS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com