công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TYN608 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện TYN608
Giải thích chi tiết về linh kiện  8A SCRs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

TYN608 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  TYN608 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TYN608 Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
TN8, TS8 and TYNx08 Series
8/9
PACKAGE MECHANICAL DATA
IPAK (Plastic)
TO-220AB (Plastic - with notches)
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
2.2
2.4
0.086
0.094
A1
0.9
1.1
0.035
0.043
A3
0.7
1.3
0.027
0.051
B
0.64
0.9
0.025
0.035
B2
5.2
5.4
0.204
0.212
B3
0.85
0.033
B5
0.3
0.035
B6
0.95
0.037
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
0.48
0.6
0.019
0.023
D
6
6.2
0.236
0.244
E
6.4
6.6
0.252
0.260
G
4.4
4.6
0.173
0.181
H
15.9
16.3
0.626
0.641
L
9
9.4
0.354
0.370
L1
0.8
1.2
0.031
0.047
L2
0.8
1
0.031
0.039
V1
10°
10°
H
L
L1
G
B5
B
V1
D
C
A1
A3
A
C2
B3
B6
L2
E
B2
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.066
F2
1.14
1.70
0.044
0.066
G
4.95
5.15
0.194
0.202
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H2
10
10.40
0.393
0.409
L2
16.4 typ.
0.645 typ.
L4
13
14
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.259
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.6 typ.
0.102 typ.
Diam.
3.75
3.85
0.147
0.151
A
C
D
L7
Dia
L5
L6
L9
L4
F
H2
G
G1
L2
F2
F1
E
M
www.kersemi.com
资料提供:可控硅在线 http://www.kkg.com.cn


Số phần tương tự - TYN608

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TYN608 STMICROELECTRONICS-TYN608 Datasheet
162Kb / 9P
   8A SCRs
TYN608 STMICROELECTRONICS-TYN608 Datasheet
341Kb / 5P
   Silicon controlled rectifiers
TYN608 STMICROELECTRONICS-TYN608 Datasheet
153Kb / 12P
   Sensitive and standard 8 A SCRs
TYN608 STMICROELECTRONICS-TYN608 Datasheet
160Kb / 13P
   Sensitive and standard 8 A SCRs
TYN608G STMICROELECTRONICS-TYN608G Datasheet
341Kb / 5P
   Silicon controlled rectifiers
More results

Mô tả tương tự - TYN608

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TN8 STMICROELECTRONICS-TN8 Datasheet
162Kb / 9P
   8A SCRs
TN8 STMICROELECTRONICS-TN8_06 Datasheet
125Kb / 10P
   8A SCRS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TS820-600B-TR TGS-TS820-600B-TR Datasheet
102Kb / 1P
   8A SCRs
TS820-600T TGS-TS820-600T Datasheet
98Kb / 1P
   8A SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
8PT NELLSEMI-8PT Datasheet
413Kb / 7P
   Sensitive and Standard SCRs, 8A
8PT NELLSEMI-8PT_14 Datasheet
414Kb / 7P
   Sensitive and Standard SCRs, 8A
8PT06AI-S NELLSEMI-8PT06AI-S Datasheet
1Mb / 7P
   Sensitive and Standard SCRs, 8A
logo
Unisonic Technologies
BT169B-T92-B UTC-BT169B-T92-B Datasheet
345Kb / 6P
   SCRS
logo
Central Semiconductor C...
2N660 CENTRAL-2N660 Datasheet
58Kb / 1P
   SCRs
logo
Unisonic Technologies
BT151 UTC-BT151_10 Datasheet
211Kb / 5P
   SCRS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com