công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X00602MA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện X00602MA
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.8A SCRs
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

X00602MA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  X00602MA Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. X00602MA Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. X00602MA Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. X00602MA Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. X00602MA Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
1/5
X00602MA
0.8A SCRs
MAIN FEATURES:
DESCRIPTION
Thanks to highly sensitive triggering levels, the
X006 SCR series is suitable for all applications
where the available gate current is limited, such as
ground
fault
circuit
interrupters,
overvoltage
crowbar
protection
in
low
power
supplies,
capacitive ignition circuits, ...
Symbol
Value
Unit
IT(RMS)
0.8
A
VDRM/VRRM
600
V
IGT
200
µA
ABSOLUTE RATINGS (limiting values)
Symbol
Parameter
Value
Unit
IT(RMS)
RMS on-state current (180° conduction angle)
Tl = 85°C
0.8
A
IT(AV)
Average on-state current (180° conduction angle)
Tl = 85°C
0.5
A
ITSM
Non repetitive surge peak on-state
current
tp = 8.3 ms
Tj = 25°C
10
A
tp = 10 ms
9
I
²tI²t Value for fusing
tp = 10ms
Tj = 25°C
0.25
A2S
dI/dt
Critical rate of rise of on-state current
IG = 2 x IGT , tr ≤ 100 ns
F = 60 Hz
Tj = 125°C
50
A/µs
IGM
Peak gate current
tp = 20 µs
Tj = 125°C
1
A
PG(AV)
Average gate power dissipation
Tj = 125°C
0.1
W
Tstg
Tj
Storage junction temperature range
Operating junction temperature range
- 40 to + 125
- 40 to + 125
°C
G
A
K
A
G
K
TO-92
www.kersemi.com


Số phần tương tự - X00602MA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
X00602MA STMICROELECTRONICS-X00602MA Datasheet
72Kb / 5P
   0.8A SCRs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
X00602MA NJSEMI-X00602MA Datasheet
71Kb / 2P
   0.8A SCRs
logo
STMicroelectronics
X00602MA1AA2 STMICROELECTRONICS-X00602MA1AA2 Datasheet
72Kb / 5P
   0.8A SCRs
X00602MA1AA2 STMICROELECTRONICS-X00602MA1AA2 Datasheet
108Kb / 9P
   0.8 A sensitive gate SCRs
X00602MA2AL2 STMICROELECTRONICS-X00602MA2AL2 Datasheet
72Kb / 5P
   0.8A SCRs
More results

Mô tả tương tự - X00602MA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
P0130AA STMICROELECTRONICS-P0130AA Datasheet
103Kb / 5P
   0.8A SCRs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
X00602MA NJSEMI-X00602MA Datasheet
71Kb / 2P
   0.8A SCRs
logo
Kersemi Electronic Co.,...
P0102DA KERSEMI-P0102DA Datasheet
487Kb / 6P
   0.8A SCRs
P0130AA KERSEMI-P0130AA Datasheet
435Kb / 5P
   0.8A SCRs
logo
STMicroelectronics
P01 STMICROELECTRONICS-P01 Datasheet
177Kb / 6P
   0.8A SCRs
X00602MA STMICROELECTRONICS-X00602MA Datasheet
72Kb / 5P
   0.8A SCRs
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JX008 JIEJIE-JX008 Datasheet
390Kb / 4P
   0.8A SENSITIVE SCRs
BT169 JIEJIE-BT169 Datasheet
394Kb / 4P
   0.8A SENSITIVE SCRs
MCR100-8 JIEJIE-MCR100-8 Datasheet
386Kb / 4P
   0.8A SENSITIVE SCRs
JX007 JIEJIE-JX007 Datasheet
242Kb / 4P
   0.8A Sensitive SCRs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com