công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X00602MA bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện X00602MA
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.8A SCRs
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

X00602MA bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  X00602MA Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. X00602MA Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. X00602MA Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. X00602MA Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. X00602MA Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
X00602MA
4/5
Fig. 6: Relative variation of dV/dt immunity
versus gate-cathode resistance (typical values).
Fig. 7: Relative variation of dV/dt immunity
versus
gate-cathode
capacitance
(typical
values).
Fig. 8: Surge peak on-state current versus
number of cycles.
Fig. 9:
Non-repetitive surge
peak on-state
current
for
a
sinusoidal
pulse
with
width
tp < 10 ms, and corresponding value of I²t.
Fig. 10:
On-state
characteristics (maximum
values).
dV/dt[Rgk]/dV/dt[Rgk=1k ]
1E-2
1E+2
1E+1
1E+0
1E-1
1E-2
1E-1
1E+0
1E+1
Rgk(k )
dV/dt[Cgk]/dV/dt[Rgk=1k ]
Cgk(nF)
20
10
5
2
1
12
5
10
amb=25°C
1
10
100
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ITSM(A)
Nonrepetitive
Tjinitial=25°C
Repetitive
T
Number of cycles
Onecycle
tp=10ms
0.01
0.10
1.00
10.00
0.1
1.0
10.0
100.0
ITSM(A),I 2t(A2s)
Tj initial = 25 °C
ITSM
I2t
tp(ms)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1E-2
1E-1
1E+0
1E+1
ITM(A)
Tj max.:
Vto = 0.85V
Rd = 245m
Tj = Tjmax.
Tj = 25°C
VTM(V)
www.kersemi.com


Số phần tương tự - X00602MA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
X00602MA STMICROELECTRONICS-X00602MA Datasheet
72Kb / 5P
   0.8A SCRs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
X00602MA NJSEMI-X00602MA Datasheet
71Kb / 2P
   0.8A SCRs
logo
STMicroelectronics
X00602MA1AA2 STMICROELECTRONICS-X00602MA1AA2 Datasheet
72Kb / 5P
   0.8A SCRs
X00602MA1AA2 STMICROELECTRONICS-X00602MA1AA2 Datasheet
108Kb / 9P
   0.8 A sensitive gate SCRs
X00602MA2AL2 STMICROELECTRONICS-X00602MA2AL2 Datasheet
72Kb / 5P
   0.8A SCRs
More results

Mô tả tương tự - X00602MA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
P0130AA STMICROELECTRONICS-P0130AA Datasheet
103Kb / 5P
   0.8A SCRs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
X00602MA NJSEMI-X00602MA Datasheet
71Kb / 2P
   0.8A SCRs
logo
Kersemi Electronic Co.,...
P0102DA KERSEMI-P0102DA Datasheet
487Kb / 6P
   0.8A SCRs
P0130AA KERSEMI-P0130AA Datasheet
435Kb / 5P
   0.8A SCRs
logo
STMicroelectronics
P01 STMICROELECTRONICS-P01 Datasheet
177Kb / 6P
   0.8A SCRs
X00602MA STMICROELECTRONICS-X00602MA Datasheet
72Kb / 5P
   0.8A SCRs
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JX008 JIEJIE-JX008 Datasheet
390Kb / 4P
   0.8A SENSITIVE SCRs
BT169 JIEJIE-BT169 Datasheet
394Kb / 4P
   0.8A SENSITIVE SCRs
MCR100-8 JIEJIE-MCR100-8 Datasheet
386Kb / 4P
   0.8A SENSITIVE SCRs
JX007 JIEJIE-JX007 Datasheet
242Kb / 4P
   0.8A Sensitive SCRs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com