công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR12DSMT4G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện MCR12DSMT4G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Controlled Rectifiers
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

MCR12DSMT4G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  MCR12DSMT4G Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR12DSMT4G Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR12DSMT4G Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR12DSMT4G Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR12DSMT4G Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR12DSMT4G Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR12DSMT4G Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
MCR12DSM, MCR12DSN
4
Figure 3. On−State Characteristics
Figure 4. Transient Thermal Response
Figure 5. Typical Gate Trigger Current versus
Junction Temperature
Figure 6. Typical Gate Trigger Voltage versus
Junction Temperature
5.0
0
VT, INSTANTANEOUS ON−STATE VOLTAGE (VOLTS)
100
10
1.0
0.1
t, TIME (ms)
1.0
0.1
1.0
0.1
0.01
4.0
−25
20
−40
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
1000
10
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
−25
65
−40
0.1
20
5.0
1.0
3.0
10
100
1000
10 K
50
110
65
5.0
110
35
50
80
TYPICAL @ TJ = 25°C
MAXIMUM @ TJ = 25°C
MAXIMUM @ TJ = 110°C
ZqJC(t) = RqJC(t)Sr(t)
1.0
1.0
2.0
−10
35
95
100
−10
95
80
GATE OPEN
RGK = 1.0 KW
Figure 7. Typical Holding Current versus
Junction Temperature
Figure 8. Typical Latching Current versus
Junction Temperature
65
110
−40
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
1.0
0.1
−25
5.0
20
50
95
10
−10
35
80
RGK = 1.0 KW
65
110
−40
1.0
0.1
−25
5.0
20
50
95
10
−10
35
80
RGK = 1.0 KW
www.kersemi.com


Số phần tương tự - MCR12DSMT4G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCR12DSMT4G ONSEMI-MCR12DSMT4G Datasheet
73Kb / 7P
   Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking Thyristors
November, 2005 ??Rev. 4
MCR12DSMT4G ONSEMI-MCR12DSMT4G Datasheet
126Kb / 7P
   Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers
June, 2013 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MCR12DSMT4G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
C122A1 MOTOROLA-C122A1 Datasheet
65Kb / 3P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
Power Innovations Ltd
TIC106 POINN-TIC106 Datasheet
165Kb / 8P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
TICP106 POINN-TICP106 Datasheet
95Kb / 6P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
MCR12D ONSEMI-MCR12D Datasheet
92Kb / 8P
   Silicon Controlled Rectifiers
December, 1999 ??Rev. 2
logo
Transys Electronics
SC12 TRSYS-SC12 Datasheet
765Kb / 5P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
2N6504 ONSEMI-2N6504 Datasheet
50Kb / 8P
   Silicon Controlled Rectifiers
April, 2001 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MCR102 MOTOROLA-MCR102 Datasheet
79Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR22 MOTOROLA-MCR22 Datasheet
101Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR25 MOTOROLA-MCR25 Datasheet
431Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR310 MOTOROLA-MCR310 Datasheet
86Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
logo
NTE Electronics
NTE5550 NTE-NTE5550 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com