công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR12DSMT4 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện MCR12DSMT4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Controlled Rectifiers
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

MCR12DSMT4 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  MCR12DSMT4 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR12DSMT4 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR12DSMT4 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR12DSMT4 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR12DSMT4 Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR12DSMT4 Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR12DSMT4 Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
MCR12DSM, MCR12DSN
3
+ Current
+ Voltage
VTM
IDRM at VDRM
IH
Symbol
Parameter
VDRM
Peak Repetitive Off State Forward Voltage
IDRM
Peak Forward Blocking Current
VRRM
Peak Repetitive Off State Reverse Voltage
IRRM
Peak Reverse Blocking Current
VTM
Peak On State Voltage
IH
Holding Current
Voltage Current Characteristic of SCR
Anode +
on state
Reverse Blocking Region
(off state)
Reverse Avalanche Region
Anode −
Forward Blocking Region
IRRM at VRRM
(off state)
180
°
90
°
Figure 1. Average Current Derating
Figure 2. On−State Power Dissipation
8.0
0
IT(AV), AVERAGE ON−STATE CURRENT (AMPS)
110
105
100
IT(AV), AVERAGE ON−STATE CURRENT (AMPS)
3.0
8.0
0
8.0
4.0
2.0
0
95
85
1.0
2.0
3.0
1.0
2.0
6.0
10
16
dc
180
°
120
°
90
°
60
°
a = 30°
dc
120
°
60
°
a = 30°
5.0
4.0
5.0
90
4.0
a
a = Conduction
Angle
a
a = Conduction
Angle
80
70
75
6.0
7.0
12
14
6.0
7.0
www.kersemi.com


Số phần tương tự - MCR12DSMT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCR12DSMT4 ONSEMI-MCR12DSMT4 Datasheet
73Kb / 7P
   Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking Thyristors
November, 2005 ??Rev. 4
MCR12DSMT4G ONSEMI-MCR12DSMT4G Datasheet
73Kb / 7P
   Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking Thyristors
November, 2005 ??Rev. 4
MCR12DSMT4G ONSEMI-MCR12DSMT4G Datasheet
126Kb / 7P
   Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers
June, 2013 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MCR12DSMT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
C122A1 MOTOROLA-C122A1 Datasheet
65Kb / 3P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
Power Innovations Ltd
TIC106 POINN-TIC106 Datasheet
165Kb / 8P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
TICP106 POINN-TICP106 Datasheet
95Kb / 6P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
MCR12D ONSEMI-MCR12D Datasheet
92Kb / 8P
   Silicon Controlled Rectifiers
December, 1999 ??Rev. 2
logo
Transys Electronics
SC12 TRSYS-SC12 Datasheet
765Kb / 5P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
2N6504 ONSEMI-2N6504 Datasheet
50Kb / 8P
   Silicon Controlled Rectifiers
April, 2001 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MCR102 MOTOROLA-MCR102 Datasheet
79Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR22 MOTOROLA-MCR22 Datasheet
101Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR25 MOTOROLA-MCR25 Datasheet
431Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR310 MOTOROLA-MCR310 Datasheet
86Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
logo
NTE Electronics
NTE5550 NTE-NTE5550 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com