công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR8DSMT4G bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện MCR8DSMT4G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Controlled Rectifiers
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

MCR8DSMT4G bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  MCR8DSMT4G Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR8DSMT4G Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR8DSMT4G Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR8DSMT4G Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR8DSMT4G Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. MCR8DSMT4G Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
MCR8DSM, MCR8DSN
5
Figure 9. Holding Current versus
Gate−Cathode Resistance
1000
10 K
100
RGK, GATE−CATHODE RESISTANCE (OHMS)
10
6.0
4.0
2.0
0
TJ = 25°C
Figure 10. Exponential Static dv/dt versus
Gate−Cathode Resistance and Junction
Temperature
100
RGK, GATE−CATHODE RESISTANCE (OHMS)
1000
10
1.0
TJ = 110°C
1000
IGT = 10 mA
Figure 11. Exponential Static dv/dt versus
Gate−Cathode Resistance and Peak Voltage
Figure 12. Exponential Static dv/dt versus
Gate−Cathode Resistance and Gate Trigger
Current Sensitivity
8.0
IGT = 25 mA
100
90
°C
70
°C
100
RGK, GATE−CATHODE RESISTANCE (OHMS)
1000
10
1.0
TJ = 110°C
1000
100
VPK = 800 V
600 V
400 V
100
RGK, GATE−CATHODE RESISTANCE (OHMS)
1000
10
1.0
VD = 800 V
TJ = 110°C
1000
100
IGT = 10 mA
IGT = 25 mA
www.kersemi.com


Số phần tương tự - MCR8DSMT4G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCR8DSMT4G ONSEMI-MCR8DSMT4G Datasheet
67Kb / 6P
   Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking Thyristors
November, 2005 ??Rev. 4
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MCR8DSMT4G KERSEMI-MCR8DSMT4G Datasheet
447Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - MCR8DSMT4G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
C122A1 MOTOROLA-C122A1 Datasheet
65Kb / 3P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
Power Innovations Ltd
TIC106 POINN-TIC106 Datasheet
165Kb / 8P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
TICP106 POINN-TICP106 Datasheet
95Kb / 6P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
MCR12D ONSEMI-MCR12D Datasheet
92Kb / 8P
   Silicon Controlled Rectifiers
December, 1999 ??Rev. 2
logo
Transys Electronics
SC12 TRSYS-SC12 Datasheet
765Kb / 5P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
2N6504 ONSEMI-2N6504 Datasheet
50Kb / 8P
   Silicon Controlled Rectifiers
April, 2001 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MCR102 MOTOROLA-MCR102 Datasheet
79Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR22 MOTOROLA-MCR22 Datasheet
101Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR25 MOTOROLA-MCR25 Datasheet
431Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR310 MOTOROLA-MCR310 Datasheet
86Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
logo
NTE Electronics
NTE5550 NTE-NTE5550 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com