công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TD351ID bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TD351ID
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced IGBT/MOSFET driver
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TD351ID bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button TD351ID Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TD351ID Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TD351ID Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TD351ID Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TD351ID Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TD351ID Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TD351ID Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TD351ID Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics TD351ID Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 19 page
background image
TD351
Electrical characteristics
Doc ID 10977 Rev 2
7/19
∆tw
Input to output pulse distortion
10% OUT change,
∆tw=Twout-Twin
50
100
ns
Under voltage lockout (UVLO)
UVLOH
UVLO top threshold
10
11
12
V
UVLOL
UVLO bottom threshold
9
10
11
V
Vhyst
UVLO hysteresis
UVLOH-UVLOL
0.5
1
V
Supply current
Iin
Quiescent current
OUT = 0V; no load
2.5
mA
1.
Recommended capacitor range on VREF pin is 10 nF to 100 nF
2.
2 step turn-off disabled.
Table 5.
Electrical characteristics (continued)
Symbol
Parameter
Test condition
Min
Typ
Max
Unit


Số phần tương tự - TD351ID

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TD351ID STMICROELECTRONICS-TD351ID Datasheet
157Kb / 12P
   Advanced IGBT/MOSFET Driver
TD351IDT STMICROELECTRONICS-TD351IDT Datasheet
157Kb / 12P
   Advanced IGBT/MOSFET Driver
More results

Mô tả tương tự - TD351ID

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TD350E STMICROELECTRONICS-TD350E Datasheet
258Kb / 17P
   Advanced IGBT/MOSFET driver
TD351 STMICROELECTRONICS-TD351_11 Datasheet
249Kb / 19P
   Advanced IGBT/MOSFET driver
TD352 STMICROELECTRONICS-TD352 Datasheet
179Kb / 13P
   Advanced IGBT/MOSFET Driver
TD350 STMICROELECTRONICS-TD350_10 Datasheet
234Kb / 17P
   Advanced IGBT/MOSFET driver
TD352 STMICROELECTRONICS-TD352_11 Datasheet
241Kb / 18P
   Advanced IGBT/MOSFET driver
TD350 STMICROELECTRONICS-TD350 Datasheet
161Kb / 11P
   Advanced IGBT/MOSFET Driver
TD351 STMICROELECTRONICS-TD351 Datasheet
157Kb / 12P
   Advanced IGBT/MOSFET Driver
logo
NXP Semiconductors
MC33GD3100 NXP-MC33GD3100 Datasheet
508Kb / 18P
   Advanced IGBT/SiC gate driver
Rev. 9.0 - 5 March 2020
MC33GD3100 NXP-MC33GD3100_V01 Datasheet
480Kb / 21P
   Advanced IGBT/SiC gate driver
Rev. 10.0 - 29 September 2023
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M63975FP MITSUBISHI-M63975FP Datasheet
47Kb / 5P
   IGBT MOSFET DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com