công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TD35 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TD35
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced IGBT/MOSFET driver
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TD35 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button TD35 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TD35 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TD35 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TD35 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TD35 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TD35 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TD35 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TD35 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TD35 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
Electrical characteristics
TD351
6/19
Doc ID 10977 Rev 2
4
Electrical characteristics
TA = -20 to 125°C, VH = 16 V, unless otherwise specified.
Table 5.
Electrical characteristics
Symbol
Parameter
Test condition
Min
Typ
Max
Unit
Input
Vton
IN turn-on threshold voltage
0.8
1.0
V
Vtoff
IN turn-off threshold voltage
4.0
4.2
V
tonmin
Minimum pulse width
100
135
220
ns
Iinp
IN input current
IN input voltage < 4.5V
1
µA
Voltage reference (1)
Vref
Voltage reference
T = 25°C
4.85
5.00
5.15
V
Iref
Maximum output current
10
mA
Clamp
Vtclamp
CLAMP pin voltage threshold
2.0
V
VCL
Clamp low voltage
Icsink = 500mA
2.5
V
Delay
Vtdel
Voltage threshold
2.5
V
Rdel
Discharge resistor
I=1mA
500
Off Level
Iblvoff
LVOFF peak input current (sink)
LVOFF = 12V
90
200
µA
Violv
Offset voltage
LVOFF = 12V
-0.3
-0.15
0
V
Output
Isink
Output sink current
Vout = 6V
1000
1700
mA
Isrc
Output source current
Vout = VH-6V
750
1300
mA
VOL1
Output low voltage 1
Iosink = 20mA
0.35
V
VOL2
Output low voltage 2
Iosink = 500mA
2.5
V
VOH1
Output high voltage 1
Iosource = 20mA
VH-2.5
V
VOH2
Output high voltage 2
Iosource = 500mA
VH-4.0
V
tr
Rise time
CL = 1nF, 10% to 90%
100
ns
tf
Fall time (2)
CL = 1nF, 90% to 10%
100
ns
tdon
Turn on propagation delay
10% OUT change:
Rd = 4.7kΩ, no Cd
Rd = 10kΩ, Cd = 220 pF
1.8
2.0
600
2.2
ns
µs
tdoff
Turn off propagation delay (2)
10% OUT change
550
ns


Số phần tương tự - TD35

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TD350 STMICROELECTRONICS-TD350 Datasheet
161Kb / 11P
   Advanced IGBT/MOSFET Driver
TD350 STMICROELECTRONICS-TD350 Datasheet
234Kb / 17P
   Advanced IGBT/MOSFET driver
logo
Topstek Inc.
TD350A TOPSTEK-TD350A Datasheet
98Kb / 2P
   Topstek Current Transducers
logo
STMicroelectronics
TD350E STMICROELECTRONICS-TD350E Datasheet
258Kb / 17P
   Advanced IGBT/MOSFET driver
TD350ID STMICROELECTRONICS-TD350ID Datasheet
161Kb / 11P
   Advanced IGBT/MOSFET Driver
More results

Mô tả tương tự - TD35

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TD350E STMICROELECTRONICS-TD350E Datasheet
258Kb / 17P
   Advanced IGBT/MOSFET driver
TD351 STMICROELECTRONICS-TD351_11 Datasheet
249Kb / 19P
   Advanced IGBT/MOSFET driver
TD352 STMICROELECTRONICS-TD352 Datasheet
179Kb / 13P
   Advanced IGBT/MOSFET Driver
TD350 STMICROELECTRONICS-TD350_10 Datasheet
234Kb / 17P
   Advanced IGBT/MOSFET driver
TD352 STMICROELECTRONICS-TD352_11 Datasheet
241Kb / 18P
   Advanced IGBT/MOSFET driver
TD350 STMICROELECTRONICS-TD350 Datasheet
161Kb / 11P
   Advanced IGBT/MOSFET Driver
TD351 STMICROELECTRONICS-TD351 Datasheet
157Kb / 12P
   Advanced IGBT/MOSFET Driver
logo
NXP Semiconductors
MC33GD3100 NXP-MC33GD3100 Datasheet
508Kb / 18P
   Advanced IGBT/SiC gate driver
Rev. 9.0 - 5 March 2020
MC33GD3100 NXP-MC33GD3100_V01 Datasheet
480Kb / 21P
   Advanced IGBT/SiC gate driver
Rev. 10.0 - 29 September 2023
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M63975FP MITSUBISHI-M63975FP Datasheet
47Kb / 5P
   IGBT MOSFET DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com