công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHC273N bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AHC273N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal D-Type Flip-Flops With Clear
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74AHC273N bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AHC273N Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74AHC273N Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74AHC273N Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AHC273N Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AHC273N Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHC273N Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHC273N Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74AHC273N Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74AHC273N Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 30 page
background image
VCC (V)
0
1
2
3
4
5
6
0
2
4
6
8
10
12
14
D001
TPD in ns
Temperature (GC)
-100
-50
0
50
100
150
7.8
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
D002
TPD in ns
SN54AHC273, SN74AHC273
www.ti.com
SCLS376I – JUNE 1997 – REVISED MARCH 2015
7.10 Noise Characteristics
(1)
VCC = 5 V, CL = 50 pF, TA = 25°C
SN74AHC273
PARAMETER
UNIT
MIN
TYP
MAX
VOL(P)
Quiet output, maximum dynamic VOL
0.7
V
VOL(V)
Quiet output, minimum dynamic VOL
–0.7
V
VOH(V)
Quiet output, minimum dynamic VOH
4.7
V
VIH(D)
High-level dynamic input voltage
3.5
V
VIL(D)
Low-level dynamic input voltage
1.5
V
(1)
Characteristics are for surface-mount packages only.
7.11 Operating Characteristics
TA = 25°C
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TYP
UNIT
Cpd
Power dissipation capacitance
No load,
f = 1 MHz
31
pF
7.12 Typical Characteristics
Figure 1. TPD vs VCC
Figure 2. TPD vs Temperature
Copyright © 1997–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: SN54AHC273 SN74AHC273


Số phần tương tự - SN74AHC273N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC273N TI-SN74AHC273N Datasheet
584Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR
SN74AHC273N TI-SN74AHC273N Datasheet
835Kb / 21P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR
SN74AHC273NSR TI-SN74AHC273NSR Datasheet
584Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR
SN74AHC273NSR TI-SN74AHC273NSR Datasheet
835Kb / 21P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR
More results

Mô tả tương tự - SN74AHC273N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54ALS273 TI-SN54ALS273 Datasheet
93Kb / 6P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR
1446753 TI-1446753 Datasheet
592Kb / 16P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR
SN74ALS273NSR TI-SN74ALS273NSR Datasheet
831Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR
SN54HC273 TI1-SN54HC273_16 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Octal D-Type Flip-Flops With Clear
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC273 RENESAS-HD74HC273 Datasheet
71Kb / 10P
   Octal D-type Flip-Flops (with Clear)
logo
Texas Instruments
SN54LV273 TI1-SN54LV273_08 Datasheet
158Kb / 8P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR
SN54HC273 TI-SN54HC273 Datasheet
557Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC273 FAIRCHILD-MM74HC273 Datasheet
95Kb / 7P
   Octal D-Type Flip-Flops with Clear
logo
Texas Instruments
SN54LV273 TI-SN54LV273 Datasheet
137Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR
SN54AHC273 TI-SN54AHC273_08 Datasheet
835Kb / 21P
[Old version datasheet]   OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com