công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STHVDAC-256MTG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STHVDAC-256MTG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Antenna tuning circuit with turbo and glide
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STHVDAC-256MTG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STHVDAC-256MTG Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STHVDAC-256MTG Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STHVDAC-256MTG Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STHVDAC-256MTG Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STHVDAC-256MTG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STHVDAC-256MTG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STHVDAC-256MTG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STHVDAC-256MTG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STHVDAC-256MTG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 27 page
background image
DocID028369 Rev 1
3/27
STHVDAC-256MTG
Electrical characteristics
27
Table 3. DC characteristics
Conditions: AVDD 3.3V, VI/O from 1.65 to 1.95V, Tamb from -30 °C to +85 °C,LBOOST = 15 µH unless otherwise
specified
Symbol
Parameter
Conditions
Min. Typ. Max. Unit
ILBOOST
Boost inductor supply
current
L=15µH, AVDD = 3.3 V
Low Power mode or shutdown
0.28
1
µA
ILBOOST_SS2
Active mode, 1 output steady
state 2V
130
Active mode, 6 outputs steady
state 2V
700
ILBOOST_SS20
Active mode, 1 output steady
state 20V
150
Active mode, 6 outputs steady
state 20V
800
IAVDD
AVDD supply current
AVDD = 3.3 V
Low Power mode or shutdown
1.55
5
µA
IAVDD_SS2
Active mode, 1 output steady
state 2V
600
Active mode, 6 outputs steady
state 2V
1200
IAVDD_SS20
Active mode, 1 output steady
state 20V
600
Active mode, 6 outputs steady
state 20V
1200
II/O
VI/O supply current
Low Power mode or shutdown
1.8
5
µA
Active mode: (6 outputs active)
No activity on CLK, VI/O=1.8V
FCLK = 13MHz
FCLK = 26MHz
28
560
1100
50
800
1500
µA
IIH
Input current logic level high
Any mode, DATA, CLK, SEL_ID0, SEL_ID1
pins
-1
+1
µA
IIL
Input current logic level low
Any mode, DATA, CLK, SEL_ID0, SEL_ID1
pins
-1
+1
µA
VIORST VIO low threshold
0.5
V


Số phần tương tự - STHVDAC-256MTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STHVDAC-253M STMICROELECTRONICS-STHVDAC-253M Datasheet
543Kb / 27P
   Antenna tuning circuit
February 2014 Rev 1
STHVDAC-253MTG STMICROELECTRONICS-STHVDAC-253MTG Datasheet
672Kb / 28P
   Antenna tuning circuit with turbo and glide
More results

Mô tả tương tự - STHVDAC-256MTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STHVDAC-253MTG STMICROELECTRONICS-STHVDAC-253MTG Datasheet
672Kb / 28P
   Antenna tuning circuit with turbo and glide
STHVDAC-253M STMICROELECTRONICS-STHVDAC-253M Datasheet
543Kb / 27P
   Antenna tuning circuit
February 2014 Rev 1
logo
Silicon Laboratories
SI4021 SILABS-SI4021 Datasheet
1Mb / 35P
   Automatic antenna tuning circuit
logo
Aven, Inc.
26800B-CY3 AVEN-26800B-CY3 Datasheet
775Kb / 1P
   Cyclops 3.0 with Ultra-Glide Stand and HD Monitor
logo
STMicroelectronics
ST25R3911B STMICROELECTRONICS-ST25R3911B Datasheet
2Mb / 129P
   Automatic antenna tuning system providing tuning of antenna LC tank
December 2016 Rev 2
logo
Motorola, Inc
MC44871 MOTOROLA-MC44871 Datasheet
202Kb / 12P
   PLL TUNING CIRCUIT WITH HIGH SPEED I2C BUS AND 30 V TUNING SUPPLY
logo
NXP Semiconductors
HTOT840 PHILIPS-HTOT840 Datasheet
72Kb / 8P
   HITAGTM Antenna Tuning Device
November 1996 Revision1.1
logo
STMicroelectronics
UPSD3422 STMICROELECTRONICS-UPSD3422 Datasheet
4Mb / 264P
   Turbo Plus Series Fast Turbo 8032 MCU with USB and Programmable Logic
UPSD3422 STMICROELECTRONICS-UPSD3422_06 Datasheet
4Mb / 293P
   Turbo Plus Series Fast Turbo 8032 MCU with USB and Programmable Logic
UPSD3422 STMICROELECTRONICS-UPSD3422_V01 Datasheet
3Mb / 300P
   Turbo Plus series Fast Turbo 8032 MCU with USB and programmable logic
Rev 5 January 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com