công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL16C752D-Q1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL16C752D-Q1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual UART With 64-Byte FIFO
Download  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL16C752D-Q1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TL16C752D-Q1 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TL16C752D-Q1 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TL16C752D-Q1 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TL16C752D-Q1 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL16C752D-Q1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL16C752D-Q1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL16C752D-Q1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL16C752D-Q1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL16C752D-Q1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 53 page
background image
5
TL16C752D-Q1
www.ti.com
SLLSET4 – FEBRUARY 2016
Product Folder Links: TL16C752D-Q1
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated
(1)
Stresses beyond those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings
only and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under Recommended Operating
Conditions is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
7 Specifications
7.1 Absolute Maximum Ratings
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
(1)
MIN
MAX
UNIT
VCC
Supply voltage
–0.5
6
V
VI
Input voltage
–0.5
VCC + 0.5
V
VO
Output voltage
–0.5
VCC + 0.5
V
TA
Operating free-air temperature
–40
105
°C
Tstg
Storage temperature
–65
150
°C
(1)
JEDEC document JEP155 states that 500-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.
(2)
JEDEC document JEP157 states that 250-V CDM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.
7.2 ESD Ratings
VALUE
UNIT
V(ESD)
Electrostatic
discharge
Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1)
±2000
V
Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101(2)
±500


Số phần tương tự - TL16C752D-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL16C752D-Q1 TI1-TL16C752D-Q1 Datasheet
1Mb / 56P
[Old version datasheet]   TL16C752D Dual UART With 64-Byte FIFO
More results

Mô tả tương tự - TL16C752D-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
SC16C752 PHILIPS-SC16C752 Datasheet
604Kb / 47P
   Dual UART with 64-byte FIFO
Rev. 04-20 June 2003
logo
Texas Instruments
TL16C752C TI-TL16C752C Datasheet
1Mb / 48P
[Old version datasheet]   DUAL UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C752C TI-TL16C752C_1 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   DUAL UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C752C TI-TL16C752C_09 Datasheet
1Mb / 52P
[Old version datasheet]   DUAL UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C752D TI1-TL16C752D Datasheet
1Mb / 56P
[Old version datasheet]   TL16C752D Dual UART With 64-Byte FIFO
TL16C754 TI-TL16C754 Datasheet
488Kb / 39P
[Old version datasheet]   QUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
logo
NXP Semiconductors
SC16C754 PHILIPS-SC16C754 Datasheet
622Kb / 49P
   Quad UART with 64-byte FIFO
Rev. 04-19 June 2003
logo
Texas Instruments
TL16C754BPNR TI-TL16C754BPNR Datasheet
671Kb / 40P
[Old version datasheet]   QUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C752 TI-TL16C752 Datasheet
402Kb / 33P
[Old version datasheet]   3.3-V DUAL UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C752B TI-TL16C752B Datasheet
503Kb / 36P
[Old version datasheet]   3.3-V DUAL UART WITH 64-BYTE FIFO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com