công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPTIC-27G1H5 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPTIC-27G1H5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Parascan tunable integrated capacitor
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPTIC-27G1H5 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STPTIC-27G1H5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPTIC-27G1H5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPTIC-27G1H5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPTIC-27G1H5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPTIC-27G1H5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPTIC-27G1H5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STPTIC-27G1H5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STPTIC-27G1H5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STPTIC-27G1H5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
Reflow profile
STPTIC
10/13
DocID023772 Rev 4
4
Reflow profile
Figure 13. ST ECOPACK® recommended soldering reflow profile for PCB mounting
Note:
Minimize air convection currents in the reflow oven to avoid component movement.
250
0
50
100
150
200
240
210
180
150
120
90
60
30
300
270
-6°C/s
240-245 °C
2 - 3 °C/s
Temperature (°C)
-2 °C/s
-3 °C/s
Time (s)
0.9 °C/s
60 sec
(90 max)
Table 5. Recommended values for soldering reflow
Profile
Value
Typical
Max.
Temperature gradient in preheat (T = 70-180 °C)
0.9 °C/s
3 °C/s
Temperature gradient (T = 200-225 °C)
2 °C/s
3 °C/s
Peak temperature in reflow
240-245 °C
260 °C
Time above 220 °C
60 s
90 s
Temperature gradient in cooling
-2 to -3 °C/s
-6 °C/s
Time from 50 to 220 °C
160 to 220 s


Số phần tương tự - STPTIC-27G1H5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPTIC-27G1H5 STMICROELECTRONICS-STPTIC-27G1H5 Datasheet
264Kb / 10P
   Parascan tunable integrated capacitor
December 2015 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STPTIC-27G1H5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPTIC-27L2 STMICROELECTRONICS-STPTIC-27L2 Datasheet
264Kb / 10P
   Parascan tunable integrated capacitor
December 2015 Rev 1
STPTIC-33G2 STMICROELECTRONICS-STPTIC-33G2 Datasheet
470Kb / 11P
   Parascan??tunable integrated capacitor
July 2015 Rev 1
STPTIC-56G2 STMICROELECTRONICS-STPTIC-56G2 Datasheet
471Kb / 11P
   Parascan??tunable integrated capacitor
July 2015 Rev 1
logo
Peregrine Semiconductor
PE64904 PSEMI-PE64904 Datasheet
602Kb / 11P
   UltraCMOS Digitally Tunable Capacitor
PE64102 PSEMI-PE64102 Datasheet
980Kb / 13P
   UltraCMOS Digitally Tunable Capacitor
PE64101 PSEMI-PE64101 Datasheet
579Kb / 13P
   UltraCMOS Digitally Tunable Capacitor
PE64905 PSEMI-PE64905 Datasheet
610Kb / 11P
   UltraCMOS Digitally Tunable Capacitor
PE64909 PSEMI-PE64909 Datasheet
376Kb / 11P
   UltraCMOS Digitally Tunable Capacitor
logo
ON Semiconductor
TCP-3027HA ONSEMI-TCP-3027HA Datasheet
182Kb / 7P
   Passive Tunable Integrated Circuits
August, 2015 ??Rev. 2
TCP-3118H ONSEMI-TCP-3118H Datasheet
124Kb / 7P
   Passive Tunable Integrated Circuits
July, 2015 ??Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com