công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH1R06-Y bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STTH1R06-Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH1R06-Y bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  STTH1R06-Y Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STTH1R06-Y Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTH1R06-Y Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH1R06-Y Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH1R06-Y Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH1R06-Y Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH1R06-Y Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH1R06-Y Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTH1R06-Y Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
DocID026713 Rev 1
7/9
STTH1R06-Y
Package information
9
Figure 15. SMBflat footprint, dimensions in mm (inches)
Table 6. SMBflat dimension values
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
0.90
1.10
0.035
0.043
b
1.95
2.20
0.077
0.087
c
0.15
0.40
0.006
0.016
D
3.30
3.95
0.130
0.155
E
5.10
5.60
0.200
0.220
E1
4.05
4.60
0.159
0.181
L
0.75
1.50
0.029
0.059
L1
0.40
0.016
L2
0.60
0.024
1.20
(0.047)
1.20
(0.047)
3.44
(0.136)
5.84
(0.230)
2.07
(0.082)


Số phần tương tự - STTH1R06-Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH1R06 STMICROELECTRONICS-STTH1R06 Datasheet
83Kb / 9P
   TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
February 2005 REV. 3
STTH1R06 STMICROELECTRONICS-STTH1R06 Datasheet
117Kb / 9P
   Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
STTH1R06A STMICROELECTRONICS-STTH1R06A Datasheet
83Kb / 9P
   TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
February 2005 REV. 3
STTH1R06A STMICROELECTRONICS-STTH1R06A Datasheet
117Kb / 9P
   Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
STTH1R06AF STMICROELECTRONICS-STTH1R06AF Datasheet
258Kb / 9P
   600 V, 1 A, turbo 2 ultrafast rectifier
April 2022 Rev 3
More results

Mô tả tương tự - STTH1R06-Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH16L06C-Y STMICROELECTRONICS-STTH16L06C-Y Datasheet
188Kb / 9P
   Automotive turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
December 2014 Rev 2
STTH60RQ06-Y STMICROELECTRONICS-STTH60RQ06-Y Datasheet
216Kb / 10P
   Automotive turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
April 2018 Rev 2
STTH3R06-Y STMICROELECTRONICS-STTH3R06-Y Datasheet
237Kb / 9P
   Automotive Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
STTH3L06-Y STMICROELECTRONICS-STTH3L06-Y Datasheet
238Kb / 9P
   Automotive Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
August 2014 Rev 1
STTH30RQ06-Y STMICROELECTRONICS-STTH30RQ06-Y Datasheet
539Kb / 17P
   Automotive turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
November 2018
STTH60L06 STMICROELECTRONICS-STTH60L06 Datasheet
71Kb / 6P
   TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
STTH1L06 STMICROELECTRONICS-STTH1L06 Datasheet
81Kb / 8P
   TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
STTH5R06D STMICROELECTRONICS-STTH5R06D Datasheet
135Kb / 8P
   TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
October 2002 - Ed: 3B
STTH506 STMICROELECTRONICS-STTH506 Datasheet
128Kb / 9P
   Turbo 2 ultrafast - high voltage rectifier
STTH8R06 STMICROELECTRONICS-STTH8R06 Datasheet
173Kb / 12P
   Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com