công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STL40N10F7 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STL40N10F7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Among the lowest RDS on the market
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STL40N10F7 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STL40N10F7 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STL40N10F7 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STL40N10F7 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STL40N10F7 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STL40N10F7 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STL40N10F7 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STL40N10F7 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STL40N10F7 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STL40N10F7 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
Test circuits
STL40N10F7
8/15
DocID024671 Rev 3
3
Test circuits
Figure 13: Test circuit for resistive load
switching times
Figure 14: Test circuit for gate charge
behavior
Figure 15: Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 16: Unclamped inductive load test
circuit
Figure 17: Unclamped inductive waveform
Figure 18: Switching time waveform


Số phần tương tự - STL40N10F7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL40N75LF3 STMICROELECTRONICS-STL40N75LF3 Datasheet
1Mb / 5P
   N-channel 75 V, 16 m typ., 10 A STripFET III Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
March 2011 Rev 6
STL40N75LF3 STMICROELECTRONICS-STL40N75LF3 Datasheet
135Kb / 5P
   Keil starter kits for ST ARM core-based microcontrollers
More results

Mô tả tương tự - STL40N10F7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ohmite Mfg. Co.
RES-2010SMD OHMITE-RES-2010SMD Datasheet
304Kb / 2P
   Smallest wirewound on the market
logo
List of Unclassifed Man...
AOC-STG-B4S ETC2-AOC-STG-B4S Datasheet
388Kb / 1P
   The Lowest Power and Highest Performance 4-port 10GbE Controller in The Market
logo
Arch Electronics Corp.
SW20 ARCH-SW20_16 Datasheet
179Kb / 3P
   The Smallest Dimension in the Market
logo
Amphenol Corporation
T8031 AMPHENOL-T8031 Datasheet
54Kb / 2P
   One of the smallest in-duct CO2 transmitters on the market
logo
STMicroelectronics
AN2945 STMICROELECTRONICS-AN2945 Datasheet
218Kb / 18P
   Following the market launch of the award winning
logo
Apacer Technology Inc.
SDM5-7P180D-LP APACER-SDM5-7P180D-LP Datasheet
1Mb / 4P
   one of the smallest SSDs in the market
logo
NXP Semiconductors
MC56F826XXDS NXP-MC56F826XXDS Datasheet
1Mb / 60P
   The following table is the comparsion of features among members of the family.
Rev. 0, 08/2018
logo
RF Monolithics, Inc
DM1810-434-XK RFM-DM1810-434-XK Datasheet
95Kb / 1P
   ETSI-certified for the European market
logo
International Rectifier
IRF6621 IRF-IRF6621 Datasheet
254Kb / 9P
   The IRF6621 combines the latest HEXFET Power MOSFET Silicon technology with the advanced DirectFET packaging to achieve the lowest on-state resistance
logo
Fairchild Semiconductor
RC1587 FAIRCHILD-RC1587 Datasheet
333Kb / 4P
   Power Conversion for the Data Communications Market
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com