công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS5K bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

tên linh kiện GS5K
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHUNYE [Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SHUNYE - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

GS5K bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

  GS5K Datasheet HTML 1Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd. GS5K Datasheet HTML 2Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES GS5A THRU GS5M
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
160
120
80
40
0
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.5
0.1
1.0
10
100
0.01
0.1
1
10
100
100
10
1
0.1
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
t,PULSE DURATION,sec.
FIG. 5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
FIG. 6-TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
FIG. 3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
FIG. 2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD
SURGE CURRENT
FIG. 1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
INSTANTANEOUS FORWARD VOLEAGE,
VOLTS
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive or
inductive Load
1
10
100
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
(JEDEC Method)
0.01
0.1
1
20
10
TJ=25 C
2
20
200
400
0
20
40
60
80
100
1,000
100
10
1
0.1
0.01
TJ=100 C
TJ=25 C
TJ=150 C
PERCENT OF PEAK REVERSE VOLTAGE,%
FIG. 4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
AMBIENT TEMPERATURE, C
TJ=25 C
PULSE WIDTH=300 µs
1%DUTY CYCLE
www.shunyegroup.com.cn


Số phần tương tự - GS5K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Shunye Electro...
GS5K SY-GS5K Datasheet
993Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
logo
Yangzhou yangjie electr...
GS5K YANGJIE-GS5K Datasheet
141Kb / 2P
   General Purpose Rectifier
GS5K YANGJIE-GS5K Datasheet
201Kb / 2P
   General Purpose Rectifier
logo
RFE international
GS5K RFE-GS5K Datasheet
1Mb / 3P
   Surface Mount General Purpose Rectifier GS5A Through GS5M
07-17-2020
logo
Nova Electric. All Righ...
GS5K60-120 NOVA-GS5K60-120 Datasheet
292Kb / 2P
   PURE-SINEWAVE DC-AC INVERTERS
More results

Mô tả tương tự - GS5K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
M1 FORMOSA-M1 Datasheet
118Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
S6A FORMOSA-S6A Datasheet
119Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
logo
Bruckewell Technology L...
SOD4001 BWTECH-SOD4001_7 Datasheet
365Kb / 3P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
GS1A SEMTECH_ELEC-GS1A Datasheet
160Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
logo
Rugao Dachang Electroni...
S1AL DACHANG-S1AL Datasheet
128Kb / 2P
   Surface Mount General Rectifier
S3A DACHANG-S3A Datasheet
116Kb / 2P
   Surface Mount General Rectifier
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
M1THRUM7 YIXIN-M1THRUM7 Datasheet
133Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
logo
Diotech Company.
S5A DIOTECH-S5A Datasheet
727Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
logo
Yea Shin Technology Co....
M1-L YEASHIN-M1-L Datasheet
713Kb / 3P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
logo
Microdiode Electronics ...
S3A CHENDA-S3A Datasheet
551Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
S3AF CHENDA-S3AF Datasheet
639Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com