công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STI400N4F6 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STI400N4F6
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 40 V, 120 A STripFET??VI DeepGATE?? Power MOSFET in I짼PAK and TO-220 packages
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STI400N4F6 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STI400N4F6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STI400N4F6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STI400N4F6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STI400N4F6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STI400N4F6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STI400N4F6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STI400N4F6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STI400N4F6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STI400N4F6 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
Package mechanical data
STI400N4F6, STP400N4F6
6/11
Doc ID 023434 Rev 1
3
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK is an ST trademark.
Table 8.
I²PAK (TO-262) mechanical data
DIM.
mm.
min.
typ
max.
A
4.40
4.60
A1
2.40
2.72
b
0.61
0.88
b1
1.14
1.70
c
0.49
0.70
c2
1.23
1.32
D
8.95
9.35
e
2.40
2.70
e1
4.95
5.15
E10
10.40
L13
14
L1
3.50
3.93
L2
1.27
1.40


Số phần tương tự - STI400N4F6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STI40N65M2 STMICROELECTRONICS-STI40N65M2 Datasheet
453Kb / 14P
   Extremely low gate charge
February 2015 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STI400N4F6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STI360N4F6 STMICROELECTRONICS-STI360N4F6 Datasheet
183Kb / 11P
   N-channel 40 V, 120 A STripFET??VI DeepGATE?? Power MOSFET in I짼PAK and TO-220 packages
August 2012 Rev 1
STI260N6F6 STMICROELECTRONICS-STI260N6F6 Datasheet
756Kb / 14P
   N-channel 60 V, 0.0024 廓, 120 A STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET in TO-220 and I짼PAK packages
STP160N4LF6 STMICROELECTRONICS-STP160N4LF6 Datasheet
817Kb / 14P
   N-channel 40 V, 0.0021 mΩ typ., 120 A, STripFET™ VI DeepGATE™ Power MOSFET in a TO-220 package
April 2014
STP120N4F6 STMICROELECTRONICS-STP120N4F6 Datasheet
746Kb / 13P
   N-channel 40 V, 3.8 m廓 , 80 A, TO-220 STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET
STI300N4F6 STMICROELECTRONICS-STI300N4F6 Datasheet
782Kb / 13P
   N-channel 40 V, 1.7 m廓 typ., 160 A, STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET in a I짼PAK package
February 2013 Rev 2
STP210N75F6 STMICROELECTRONICS-STP210N75F6 Datasheet
693Kb / 13P
   N-channel 75 V, 3 m廓, 120 A TO-220 STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET
STP10P6F6 STMICROELECTRONICS-STP10P6F6 Datasheet
490Kb / 15P
   P-channel 60 V, 0.15 廓 typ., 10 A STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET in DPAK and TO-220 packages
STP110N55F6 STMICROELECTRONICS-STP110N55F6 Datasheet
409Kb / 11P
   N-channel 55 V, 4.3 m, 110 A TO-220 STripFET VI DeepGATE Power MOSFET
STP80N70F6 STMICROELECTRONICS-STP80N70F6 Datasheet
778Kb / 13P
   N-channel 68 V, 0.0063 typ., 96 A STripFET VI DeepGATE Power MOSFET in TO-220 package
STP77N6F6 STMICROELECTRONICS-STP77N6F6 Datasheet
950Kb / 13P
   N-channel 60 V, 0.0063 typ., 77 A STripFET VI DeepGATE Power MOSFET in a TO-220 package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com