công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGB15M65DF2 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGB15M65DF2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Trench gate field-stop IGBT M series, 650 V, 15 A low loss
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGB15M65DF2 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STGB15M65DF2 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGB15M65DF2 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGB15M65DF2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGB15M65DF2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGB15M65DF2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGB15M65DF2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGB15M65DF2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGB15M65DF2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGB15M65DF2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
Electrical characteristics
STGB15M65DF2
6/19
DocID025356 Rev 2
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2: Power dissipation vs. case
temperature
Figure 3: Collector current vs. case
temperature
Figure 4: Output characteristics (TJ = 25 °C)
Figure 5: Output characteristics (TJ = 175 °C)
Figure 6: VCE(sat) vs. junction temperature
Figure 7: VCE(sat) vs. collector current


Số phần tương tự - STGB15M65DF2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB15M65DF2 STMICROELECTRONICS-STGB15M65DF2 Datasheet
1Mb / 19P
   Trench gate field-stop IGBT M series, 650 V, 15 A low-loss in a D²PAK package
Rev 4 May 2017
STGB15M65DF2 STMICROELECTRONICS-STGB15M65DF2_V01 Datasheet
1Mb / 19P
   Trench gate field-stop IGBT M series, 650 V, 15 A low-loss in a D²PAK package
Rev 4 May 2017
More results

Mô tả tương tự - STGB15M65DF2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGF15M65DF2 STMICROELECTRONICS-STGF15M65DF2 Datasheet
910Kb / 15P
   Trench gate field-stop IGBT M series, 650 V 15 A low loss
STGP15M65DF2 STMICROELECTRONICS-STGP15M65DF2 Datasheet
900Kb / 17P
   Trench gate field-stop IGBT M series, 650 V, 15 A low loss
STGP20M65DF2 STMICROELECTRONICS-STGP20M65DF2 Datasheet
520Kb / 16P
   Trench gate field-stop, 650 V, 20 A, M series low-loss IGBT
DS11374 - Rev 3 - October 2018
STGW75M65DF2 STMICROELECTRONICS-STGW75M65DF2 Datasheet
1,005Kb / 17P
   Trench gate field-stop IGBT, M series 650 V, 75 A low loss
STGYA120M65DF2 STMICROELECTRONICS-STGYA120M65DF2 Datasheet
958Kb / 16P
   Trench gate field-stop IGBT, M series 650 V, 120 A low loss
STGF4M65DF2 STMICROELECTRONICS-STGF4M65DF2 Datasheet
983Kb / 16P
   Trench gate field-stop IGBT, M series 650 V, 4 A low loss
STGWA50M65DF2 STMICROELECTRONICS-STGWA50M65DF2 Datasheet
971Kb / 16P
   Trench gate field-stop IGBT, M series 650 V, 50 A low loss
STGD4M65DF2 STMICROELECTRONICS-STGD4M65DF2 Datasheet
1Mb / 19P
   Trench gate field-stop IGBT, M series 650 V, 4 A low loss
STGB4M65DF2 STMICROELECTRONICS-STGB4M65DF2 Datasheet
1Mb / 18P
   Trench gate field-stop IGBT, M series 650 V, 4 A low loss
STGD4M65DF2 STMICROELECTRONICS-STGD4M65DF2_V01 Datasheet
448Kb / 20P
   Trench gate field-stop, 650 V, 4 A, M series low-loss IGBT
Rev 5 - December 2018
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com