công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB7ANM60N bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB7ANM60N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low input capacitance and gate charge
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB7ANM60N bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STB7ANM60N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB7ANM60N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB7ANM60N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB7ANM60N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB7ANM60N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB7ANM60N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STB7ANM60N Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STB7ANM60N Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STB7ANM60N Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
DocID023350 Rev 2
11/20
STB7ANM60N, STD7ANM60N
Package mechanical data
20
Table 9. D²PAK (TO-263) mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A4.40
4.60
A1
0.03
0.23
b0.70
0.93
b2
1.14
1.70
c0.45
0.60
c2
1.23
1.36
D8.95
9.35
D1
7.50
E
10
10.40
E1
8.50
e2.54
e1
4.88
5.28
H
15
15.85
J1
2.49
2.69
L2.29
2.79
L1
1.27
1.40
L2
1.30
1.75
R0.4
V2


Số phần tương tự - STB7ANM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STB7ANM60N ISC-STB7ANM60N Datasheet
295Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STB7ANM60N VBSEMI-STB7ANM60N Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S)Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STB7ANM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB27NM60ND STMICROELECTRONICS-STB27NM60ND Datasheet
940Kb / 19P
   Low input capacitance and gate charge
STY100NM60N STMICROELECTRONICS-STY100NM60N Datasheet
815Kb / 13P
   Low input capacitance and gate charge
November 2012 Rev 2
F21NM60ND STMICROELECTRONICS-F21NM60ND Datasheet
559Kb / 18P
   Low input capacitance and gate charge
STB43N65M5 STMICROELECTRONICS-STB43N65M5 Datasheet
561Kb / 16P
   Low gate charge and input capacitance
STL15N65M5 STMICROELECTRONICS-STL15N65M5 Datasheet
1Mb / 16P
   Low gate charge and input capacitance
December 2016 Rev 2
STL38N65M5 STMICROELECTRONICS-STL38N65M5 Datasheet
1Mb / 17P
   Low input capacitance and gate charge
STE145N65M5 STMICROELECTRONICS-STE145N65M5 Datasheet
820Kb / 13P
   Low gate charge and input capacitance
November 2015 Rev 2
STB26NM60ND STMICROELECTRONICS-STB26NM60ND Datasheet
1Mb / 23P
   Low input capacitance and gate charge
STL3NM60N STMICROELECTRONICS-STL3NM60N Datasheet
865Kb / 13P
   Low input capacitance and gate charge
November 2014 Rev 2
STFI24NM60N STMICROELECTRONICS-STFI24NM60N Datasheet
804Kb / 12P
   Low input capacitance and gate charge
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com