công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ349 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BUZ349
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BUZ349 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

  BUZ349 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BUZ349 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BUZ349 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BUZ349 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BUZ349 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BUZ349 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BUZ349 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BUZ349 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
BUZ 349
Data Sheet
6
05.99
Typ. output characteristics
ID = ƒ(VDS)
parameter:
t
p = 80 µs
0
1
2
3
4
5
6
7
V
9
V
DS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
A
75
I
D
V
GS
[V]
a
a
4.0
b
b
4.5
c
c
5.0
d
d
5.5
e
e
6.0
f
f
6.5
g
g
7.0
h
h
7.5
i
i
8.0
j
j
9.0
k
k
10.0
l
Ptot = 125W
l
20.0
Typ. drain-source on-resistance
RDS (on) = ƒ(ID)
parameter:
V
GS
0
10
20
30
40
50
A
70
I
D
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.19
R
DS (on)
VGS [V] =
a
4.0
VGS [V] =
a
a
4.5
b
b
5.0
c
c
5.5
d
d
6.0
e
e
6.5
f
f
7.0
g
g
7.5
h
h
8.0
i
i
9.0
j
j
10.0
k
k
20.0
Typ. transfer characteristics
ID = f (VGS)
parameter: tp = 80 µs
VDS2 x ID x RDS(on)max
0
1
2
3
4
5
6
7
8
V
10
V
GS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
A
75
I
D
Typ. forward transconductance
gfs = f (ID)
parameter: tp = 80 µs,
VDS2 x ID x RDS(on)max
0
10
20
30
40
50
A
70
I
D
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
S
22
g
fs


Số phần tương tự - BUZ349

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ349 SIEMENS-BUZ349 Datasheet
154Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ349 ISC-BUZ349 Datasheet
348Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - BUZ349

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com