công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM4003 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shunye Enterprise

tên linh kiện SM4003
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED JUNCTION
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHUNYE [Shunye Enterprise]
Trang chủ  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SHUNYE - Shunye Enterprise

SM4003 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shunye Enterprise

  SM4003 Datasheet HTML 1Page - Shunye Enterprise SM4003 Datasheet HTML 2Page - Shunye Enterprise  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( SM4001 - SM4007 )
FIG.1 - DERATING CURVE FOR OUTPUT
FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
RECTIFIED CURRENT
FORWARD SURGE CURRENT
0
25
50
75
100
125
150
175
1
2
4
6
10
20
40
60
100
AMBIENT TEMPERATURE, (
°C)
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
FIG.3 - TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
FIG.4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
FORWARD VOLTAGE, VOLTS
0.8
0.6
0.4
0.2
1.0
10
1.0
40
0
50
0
30
20
10
1.0
80
0.1
0.01
10
0.1
100
140
020
40
60
120
PERCENT OF RATED REVERSE
VOLTAGE, (%)
TJ = 25
°C
8.3ms Single Half Sine-Wave
(JEDED) Method
Pulse Width = 300
μs
1% Duty Cycle
0.01
TJ = 25
°C
TJ = 100
°C
www.shunyegroup.com.cn
SM4001 - SM4007


Số phần tương tự - SM4003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
SM4003 RECTRON-SM4003 Datasheet
21Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere)
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SM4003 BILIN-SM4003 Datasheet
198Kb / 2P
   SURFACE MOUNT RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
SM4003 DIOTEC-SM4003 Datasheet
153Kb / 2P
   Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
logo
Bytes
SM4003 BYTES-SM4003 Datasheet
149Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIERS
logo
UNIOHM CORPORATION
SM4003 UNIOHM-SM4003 Datasheet
63Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - SM4003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
PRLL4001 EIC-PRLL4001 Datasheet
116Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED JUNCTION
PRLL4001A EIC-PRLL4001A Datasheet
107Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED JUNCTION
SM4001 EIC-SM4001 Datasheet
48Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED JUNCTION
GN1A EIC-GN1A Datasheet
16Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON SURFACE MOUNT
logo
Zowie Technology Corpor...
GF10A ZOWIE-GF10A Datasheet
63Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
logo
EIC discrete Semiconduc...
GN3A EIC-GN3A Datasheet
39Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON SURFACE MOUNT
logo
GOOD-ARK Electronics
GN1A GOOD-ARK-GN1A Datasheet
199Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
logo
General Semiconductor
GF1A GE-GF1A Datasheet
90Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
BYM10-100-E3 VISHAY-BYM10-100-E3 Datasheet
101Kb / 5P
   Surface Mount Glass Passivated Junction Rectifier
26-Jun-06
logo
Leshan Radio Company
SOD157-SH LRC-SOD157-SH Datasheet
313Kb / 11P
   Surface Mount Glass Passivated Junction Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com