công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ76 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BUZ76
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIPMOS Power Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BUZ76 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  BUZ76 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BUZ76 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
5
07/96
Semiconductor Group
BUZ 76
Drain current
ID = ƒ(TC)
parameter: V
GS ≥ 10 V
0
20
40
60
80
100
120
°C
160
T
C
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
A
3.2
I
D
Power dissipation
Ptot = ƒ(TC)
0
20
40
60
80
100
120
°C
160
T
C
0
5
10
15
20
25
30
35
W
45
P
tot
Safe operating area
I
D = ƒ(VDS)
parameter: D = 0.01, T
C = 25°C
-1
10
0
10
1
10
2
10
A
I
D
10
0
10
1
10
2
10
3
V
V
DS
DC
10 ms
1 ms
100 µs
t
p
= 21.0µs
Transient thermal impedance
Z
th JC = ƒ(tp)
parameter: D = t
p / T
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
K/W
Z
thJC
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
s
t
p
single pulse
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50


Số phần tương tự - BUZ76

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ76 SIEMENS-BUZ76 Datasheet
174Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
logo
Intersil Corporation
BUZ76 INTERSIL-BUZ76 Datasheet
42Kb / 5P
   3A, 400V, 1.800 Ohm, N-Channel Power MOSFET
October 1998
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ76 ISC-BUZ76 Datasheet
67Kb / 2P
   High Input Impedance
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ76A SIEMENS-BUZ76A Datasheet
172Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
logo
Intersil Corporation
BUZ76A INTERSIL-BUZ76A Datasheet
42Kb / 5P
   2.6A, 400V, 2.500 Ohm, N-Channel Power MOSFET
October 1998
More results

Mô tả tương tự - BUZ76

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com