công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMH0356SQ-40 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMH0356SQ-40
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Gbps HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Mux and FR4 EQs
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMH0356SQ-40 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  LMH0356SQ-40 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LMH0356SQ-40 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LMH0356SQ-40 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMH0356SQ-40 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMH0356SQ-40 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMH0356SQ-40 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMH0356SQ-40 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMH0356SQ-40 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMH0356SQ-40 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 28 page
background image
1
LMH0356SQ
(top view)
VCC
SDI0
SDI0
SCO/SDO2
SCO/SDO2
VCC
VCC
SDI1
SDI1
ENABLE
SDI2
SDI2
SDI3
SDI3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
SDO
SDO
VEE
VCC
VCC
VEE
VEE
VCC
VCC
SD/HD
3
LMH0356
www.ti.com
SNLS270L – AUGUST 2007 – REVISED JANUARY 2016
Product Folder Links: LMH0356
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007–2016, Texas Instruments Incorporated
5 Description (continued)
The LMH0356 is powered from a single 3.3-V supply. Power dissipation is typically 430 mW. The device is
available in two space-saving packages: a 7-mm x 7-mm, 48-pin WQFN and even more space-efficient
5-mm x 5-mm, 40-pin WQFN package.
6 Pin Configuration and Functions
RHS Package
48-Pin WQFN
Top View
The exposed die attach pad is the primary negative electrical terminal for this device. It must be connected to the
negative power supply voltage.


Số phần tương tự - LMH0356SQ-40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMH0356SQ NSC-LMH0356SQ Datasheet
642Kb / 18P
   3Gbps HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Mux and FR4 EQs
More results

Mô tả tương tự - LMH0356SQ-40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMH0356 NSC-LMH0356_08 Datasheet
649Kb / 16P
   3 Gbps HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Mux and FR4 EQs
LMH0356 NSC-LMH0356 Datasheet
642Kb / 18P
   3Gbps HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Mux and FR4 EQs
logo
Texas Instruments
LMH0376 TI1-LMH0376 Datasheet
141Kb / 5P
[Old version datasheet]   3 Gbps HD/SD SDI Low Power Reclocker with Integrated Eye Monitor and 4:1 Input Mux
LMH0376 TI-LMH0376_13 Datasheet
295Kb / 36P
[Old version datasheet]   3 Gbps HD/SD SDI Low Power Reclocker with Integrated Eye Monitor and 4:1 Input Mux
logo
National Semiconductor ...
LMH0056 NSC-LMH0056 Datasheet
613Kb / 13P
   HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Multiplexer
LMH0056 NSC-LMH0056_07 Datasheet
325Kb / 16P
   HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Multiplexer
logo
Texas Instruments
LMH0056 TI1-LMH0056_15 Datasheet
720Kb / 20P
[Old version datasheet]   HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Multiplexer
LMH0056 TI1-LMH0056 Datasheet
776Kb / 20P
[Old version datasheet]   LMH0056 HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Multiplexer
LMH0336 TI1-LMH0336 Datasheet
136Kb / 5P
[Old version datasheet]   3 Gbps HD/SD SDI Low Power Reclocker
logo
National Semiconductor ...
LMH0346 NSC-LMH0346_08 Datasheet
310Kb / 14P
   3 Gbps HD/SD SDI Reclocker with Dual Differential Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com