công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP150NF04 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP150NF04
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 40 V, 0.005typ., 80 A STripFET?줚I Power MOSFET in a TO-220 package
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP150NF04 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  STP150NF04 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STP150NF04 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STP150NF04 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP150NF04 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP150NF04 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP150NF04 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP150NF04 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP150NF04 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP150NF04 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
This is information on a product in full production.
October 2012
Doc ID 14848 Rev 3
1/12
12
STP150NF04
N-channel 40 V, 0.005
Ω typ., 80 A STripFET™II Power MOSFET
in a TO-220 package
Datasheet — production data
Features
100% avalanche tested
Standard level gate drive
Applications
Switching applications
Description
This Power MOSFET has been developed using
STMicroelectronics’ unique STripFET process,
which is specifically designed to minimize input
capacitance and gate charge. This renders the
device suitable for use as primary switch in
advanced high-efficiency isolated DC-DC
converters for telecom and computer applications,
and applications with low gate charge driving
requirements.
Figure 1.
Internal schematic diagram
Type
VDSS
RDS(on)
max
ID
STP150NF04
40 V
< 0.007
Ω
80 A
TO-220
1
2
3
TAB
Table 1.
Device summary
Order code
Marking
Package
Packaging
STP150NF04
P150NF04
TO-220
Tube
www.st.com


Số phần tương tự - STP150NF04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STP150NF04 DOINGTER-STP150NF04 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - STP150NF04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB150NF04 STMICROELECTRONICS-STB150NF04 Datasheet
395Kb / 11P
   N-channel 40 V - 0.005 廓 - 80 A - D2PAK STripFET?줚I Power MOSFET
STD180N4F6 STMICROELECTRONICS-STD180N4F6 Datasheet
775Kb / 16P
   N-channel 40 V, 2.5 m廓 typ., 80 A STripFET??F6 Power MOSFET in a DPAK package
July 2016 Rev 2
STP90N6F6 STMICROELECTRONICS-STP90N6F6 Datasheet
380Kb / 13P
   N-channel 60 V, 0.0057 廓 typ., 90 A STripFET??F6 Power MOSFET in a TO-220 package
March 2015 Rev 3
STP30N10F7 STMICROELECTRONICS-STP30N10F7 Datasheet
1Mb / 13P
   N-channel 100 V, 0.02 廓 typ., 32 A STripFET??F7 Power MOSFET in a TO-220 package
February 2016 Rev 1
STB170NF04 STMICROELECTRONICS-STB170NF04 Datasheet
594Kb / 15P
   N-channel 40 V, 4.4 m typ., 80 A STripFET II Power MOSFET in a D2PAK package
STP180N4F6 STMICROELECTRONICS-STP180N4F6 Datasheet
680Kb / 13P
   N-channel 40 V, 2.1 mΩ typ., 120 A STripFET™ F6 Power MOSFET in a TO-220 package
October 2016
STP260N4F7 STMICROELECTRONICS-STP260N4F7 Datasheet
683Kb / 13P
   N-channel 40 V, 1.8 mΩ typ., 120 A STripFET™ F7 Power MOSFET in a TO-220 package
June 2016
STP80N70F4 STMICROELECTRONICS-STP80N70F4 Datasheet
659Kb / 12P
   N-channel 68 V, 8.2 m廓 typ., 85 A STripFET??DeepGATE?? Power MOSFET in TO-220 package
December 2012 Rev 2
STP310N10F7 STMICROELECTRONICS-STP310N10F7 Datasheet
824Kb / 13P
   N-channel 100 V, 2.3 m廓 typ., 180 A STripFET??VII DeepGATE?? Power MOSFET in a TO-220 package
July 2013 Rev 7
STP150N10F7AG STMICROELECTRONICS-STP150N10F7AG Datasheet
227Kb / 12P
   Automotive N-channel 100 V, 4.2 m廓 typ., 110 A, STripFET F7 Power MOSFET in a TO-220 package
July 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com