công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STL11N6F7 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STL11N6F7
Giải thích chi tiết về linh kiện  High avalanche ruggedness
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STL11N6F7 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STL11N6F7 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STL11N6F7 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STL11N6F7 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STL11N6F7 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STL11N6F7 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STL11N6F7 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STL11N6F7 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STL11N6F7 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STL11N6F7 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
Package information
STL11N6F7
8/13
DocID028134 Rev 2
4
Package information
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK
® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK
® is an ST trademark.


Số phần tương tự - STL11N6F7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL11N60M2-EP STMICROELECTRONICS-STL11N60M2-EP Datasheet
618Kb / 15P
   N-channel 600 V, 0.600 Ω typ., 5.5 A MDmesh™ M2 EP Power MOSFET in a PowerFLAT™ 5x6 HV package
DS11604 - Rev 3 - April 2018
STL11N65M5 STMICROELECTRONICS-STL11N65M5 Datasheet
1Mb / 14P
   N-channel 650 V, 0.475 ??typ., 8.5 A MDmesh??M5 Power MOSFET in a PowerFLAT??5x5 package
October 2014 Rev 2
More results

Mô tả tương tự - STL11N6F7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL86N3LLH6AG STMICROELECTRONICS-STL86N3LLH6AG Datasheet
1,009Kb / 16P
   High avalanche ruggedness
February 2015 Rev 3
STL220N6F7 STMICROELECTRONICS-STL220N6F7 Datasheet
744Kb / 13P
   High avalanche ruggedness
STL8N6F7 STMICROELECTRONICS-STL8N6F7 Datasheet
893Kb / 12P
   High avalanche ruggedness
August 2015 Rev 1
STS30N3LLH6 STMICROELECTRONICS-STS30N3LLH6 Datasheet
776Kb / 13P
   High avalanche ruggedness
July 2009 Rev 2
STH170N8F7-2 STMICROELECTRONICS-STH170N8F7-2 Datasheet
823Kb / 15P
   High avalanche ruggedness
STS7P4LLF6 STMICROELECTRONICS-STS7P4LLF6 Datasheet
396Kb / 13P
   High avalanche ruggedness
STL4P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STL4P3LLH6 Datasheet
766Kb / 13P
   High avalanche ruggedness
December 2014 Rev 2
STL30P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STL30P3LLH6 Datasheet
1Mb / 15P
   High avalanche ruggedness
January 2014 Rev 3
STL110NS3LLH7 STMICROELECTRONICS-STL110NS3LLH7 Datasheet
701Kb / 14P
   High avalanche ruggedness
April 2015 Rev 4
STL140N4F7AG STMICROELECTRONICS-STL140N4F7AG Datasheet
927Kb / 14P
   High avalanche ruggedness
February 2017 Rev 2
STH290N4F6-2AG STMICROELECTRONICS-STH290N4F6-2AG Datasheet
486Kb / 19P
   High avalanche ruggedness
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com