công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STH6N95K5-2 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STH6N95K5-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switching applications
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STH6N95K5-2 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STH6N95K5-2 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STH6N95K5-2 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STH6N95K5-2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STH6N95K5-2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STH6N95K5-2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STH6N95K5-2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STH6N95K5-2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STH6N95K5-2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STH6N95K5-2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
Electrical characteristics
STH6N95K5-2
6/17
DocID027383 Rev 3
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2: Safe operating area
Figure 3: Thermal impedance
Figure 4: Output characteristics
Figure 5: Transfer characteristics
Figure 6: Gate charge vs gate-source voltage
Figure 7: Static drain-source on-resistance
V
DS(V)
I
D
(A)
100
10
1
0.1
0.01
0.1
1
10
100µs
1ms
10ms
T
j=150°C
T
C=25°C
Single pulse
GIPG220120151710ALS
CG20930
t
p
Z
th = k Rthj-C
δ = t
p / Ƭ
10-2
10-1
K
Ƭ
δ = 0.5
δ = 0.2
δ = 0.1
δ = 0.01
δ = 0.02
δ = 0.05
SINGLE PULSE
Z
th = k Rthj-C
δ = t
p / Ƭ
t
p Ƭ
t
p(s)
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
6
4
2
0
8
10
5V
6V
7V
VGS=10V
12
I
D
(A)
0
5
10
15
20
25
V
DS(V)
AM07108v1
I
D
6
4
2
0
(A)
8
V
DS=15V
V
GS(V)
8
6
4
2
0
AM07109v1
V
GS
6
4
2
0
(V)
8
10
12
300
200
100
0
400
500
V
DS
(V)
600
700
Qg(nC)
V
DD=760V
I
D=6A
V
DS
14
12
10
8
6
4
2
0
AM07110v1
R
DS(on)
0.93
0.91
0.89
0.87
(Ohm)
0.95
0.97
0.99
1.01
1.03
I
D(A)
V
GS=10V
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
AM07111v1


Số phần tương tự - STH6N95K5-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STH6N100 STMICROELECTRONICS-STH6N100 Datasheet
202Kb / 10P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOS TRANSISTOR
STH6N100FI STMICROELECTRONICS-STH6N100FI Datasheet
202Kb / 10P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOS TRANSISTOR
STH6NA80FI STMICROELECTRONICS-STH6NA80FI Datasheet
138Kb / 10P
   N - CHANNEL 800V - 1.8ohm - 5.4A - TO-247/ISOWATT218 FAST POWER MOS TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - STH6N95K5-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
BC548B FAIRCHILD-BC548B Datasheet
50Kb / 4P
   Switching and Applications Switching and Applications
logo
Toshiba Semiconductor
TPC8012-H TOSHIBA-TPC8012-H_06 Datasheet
270Kb / 7P
   Switching Regulator Applications Switching Regulator Applications
logo
STMicroelectronics
STW6N90K5 STMICROELECTRONICS-STW6N90K5 Datasheet
729Kb / 12P
   Switching applications
November 2016 Rev 1
logo
Toshiba Semiconductor
2SD1223 TOSHIBA-2SD1223_10 Datasheet
163Kb / 5P
   Switching Applications
logo
Sanyo Semicon Device
2SC4363 SANYO-2SC4363 Datasheet
88Kb / 2P
   Switching Applications
2SC3900 SANYO-2SC3900 Datasheet
327Kb / 5P
   Switching Applications
logo
Toshiba Semiconductor
2SD2092 TOSHIBA-2SD2092_06 Datasheet
173Kb / 5P
   Switching Applications
SSM4K27CT TOSHIBA-SSM4K27CT Datasheet
203Kb / 5P
   Switching Applications
logo
STMicroelectronics
STL7N6LF3 STMICROELECTRONICS-STL7N6LF3 Datasheet
969Kb / 15P
   Switching applications
February 2017 Rev 4
STB10N95K5 STMICROELECTRONICS-STB10N95K5 Datasheet
1Mb / 22P
   Switching applications
January 2014 Rev 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com