công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD16N60M2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD16N60M2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Extremely low gate charge
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD16N60M2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STD16N60M2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD16N60M2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD16N60M2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD16N60M2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD16N60M2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD16N60M2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD16N60M2 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD16N60M2 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STD16N60M2 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
STD16N60M2
Package mechanical data
DocID027191 Rev 2
9/16
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK
® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK
® is an ST trademark.


Số phần tương tự - STD16N60M2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD16N60M6 STMICROELECTRONICS-STD16N60M6 Datasheet
339Kb / 15P
   N-channel 600 V, 0.260 Ω typ., 12 A MDmesh M6 Power MOSFET in a DPAK package
May 2020 Rev 3
More results

Mô tả tương tự - STD16N60M2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STWA48N60M2 STMICROELECTRONICS-STWA48N60M2 Datasheet
776Kb / 12P
   Extremely low gate charge
December 2015 Rev 1
STL7N60M2 STMICROELECTRONICS-STL7N60M2 Datasheet
310Kb / 13P
   Extremely low gate charge
January 2015 Rev 1
STD7N60M2 STMICROELECTRONICS-STD7N60M2 Datasheet
1Mb / 21P
   Extremely low gate charge
June 2013 Rev 1
STB28N60M2 STMICROELECTRONICS-STB28N60M2 Datasheet
1Mb / 21P
   Extremely low gate charge
STD11N65M2 STMICROELECTRONICS-STD11N65M2 Datasheet
1Mb / 21P
   Extremely low gate charge
May 2014 Rev 1
STF5N60M2 STMICROELECTRONICS-STF5N60M2 Datasheet
743Kb / 13P
   Extremely low gate charge
June 2016 Rev 2
STF7N65M2 STMICROELECTRONICS-STF7N65M2 Datasheet
904Kb / 13P
   Extremely low gate charge
August 2014 Rev 2
STL13N65M2 STMICROELECTRONICS-STL13N65M2 Datasheet
642Kb / 16P
   Extremely low gate charge
December 2014 Rev 1
STL19N60M2 STMICROELECTRONICS-STL19N60M2 Datasheet
770Kb / 15P
   Extremely low gate charge
January 2016 Rev 1
STW56N65M2 STMICROELECTRONICS-STW56N65M2 Datasheet
730Kb / 12P
   Extremely low gate charge
December 2014 Rev 1
STB24N65M2 STMICROELECTRONICS-STB24N65M2 Datasheet
1Mb / 20P
   Extremely low gate charge
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com