công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD15P6F6AG bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD15P6F6AG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Very low on-resistance
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD15P6F6AG bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STD15P6F6AG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD15P6F6AG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD15P6F6AG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD15P6F6AG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD15P6F6AG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD15P6F6AG Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD15P6F6AG Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD15P6F6AG Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STD15P6F6AG Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
STD15P6F6AG
Package information
DocID028450 Rev 1
9/15
4
Package information
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK
® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK
® is an ST trademark.
4.1
DPAK package information
Figure 16: DPAK (TO-252) type A package outline


Số phần tương tự - STD15P6F6AG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
STD15P6F6AG LEIDITECH-STD15P6F6AG Datasheet
1Mb / 5P
   -100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Rev : 01.0 8 .2021
More results

Mô tả tương tự - STD15P6F6AG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL6P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STL6P3LLH6 Datasheet
578Kb / 15P
   Very low on-resistance
November 2014 Rev 3
STP160N3LL STMICROELECTRONICS-STP160N3LL Datasheet
393Kb / 13P
   Very low on-resistance
June 2015 Rev 3
STP110N8F6 STMICROELECTRONICS-STP110N8F6 Datasheet
557Kb / 13P
   Very low on-resistance
December 2014 Rev 2
STR1P2UH7 STMICROELECTRONICS-STR1P2UH7 Datasheet
613Kb / 12P
   Very low on-resistance
June 2015 Rev 3
STR2P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STR2P3LLH6 Datasheet
547Kb / 12P
   Very low on-resistance
November 2014 Rev 2
STS9P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STS9P3LLH6 Datasheet
602Kb / 13P
   Very low on-resistance
March 2016 Rev 2
STT3P2UH7 STMICROELECTRONICS-STT3P2UH7 Datasheet
563Kb / 13P
   Very low on-resistance
September 2016 Rev 3
STH260N6F6-6 STMICROELECTRONICS-STH260N6F6-6 Datasheet
817Kb / 13P
   Very low on-resistance
March 2014 Rev 2
STT7P2UH7 STMICROELECTRONICS-STT7P2UH7 Datasheet
488Kb / 13P
   Very low on-resistance
October 2014 Rev 3
STH175N4F6-2AG STMICROELECTRONICS-STH175N4F6-2AG Datasheet
594Kb / 18P
   Very low on-resistance
February 2015 Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com