công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD13N65M2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD13N65M2
Giải thích chi tiết về linh kiện  100% avalanche tested
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD13N65M2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STD13N65M2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD13N65M2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD13N65M2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD13N65M2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD13N65M2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD13N65M2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD13N65M2 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD13N65M2 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STD13N65M2 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
DocID027324 Rev 1
9/16
STD13N65M2
Package mechanical data
16
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK® is an ST trademark.


Số phần tương tự - STD13N65M2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD13N60DM2 STMICROELECTRONICS-STD13N60DM2 Datasheet
839Kb / 16P
   Fast-recovery body diode
December 2016 Rev 2
STD13N60M2 STMICROELECTRONICS-STD13N60M2 Datasheet
1Mb / 23P
   Extremely low gate charge
September 2016 Rev 4
STD13N60M6 STMICROELECTRONICS-STD13N60M6 Datasheet
526Kb / 16P
   N-channel 600 V, 320 m typ., 10 A, MDmesh M6 Power MOSFET in a DPAK package
October 2019 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STD13N65M2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HRF130N06K SEMIHOW-HRF130N06K Datasheet
872Kb / 7P
   100% Avalanche Tested
HRF85N08K SEMIHOW-HRF85N08K Datasheet
185Kb / 7P
   100% Avalanche Tested
HRLF80N06K SEMIHOW-HRLF80N06K Datasheet
190Kb / 7P
   100% Avalanche Tested
logo
Microsemi Corporation
APT30M70BVRG MICROSEMI-APT30M70BVRG Datasheet
63Kb / 4P
   100% Avalanche Tested
logo
STMicroelectronics
STD9HN65M2 STMICROELECTRONICS-STD9HN65M2 Datasheet
505Kb / 16P
   100% avalanche tested
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HRLF150N10K SEMIHOW-HRLF150N10K Datasheet
233Kb / 7P
   100% Avalanche Tested
logo
STMicroelectronics
STD7LN80K5 STMICROELECTRONICS-STD7LN80K5 Datasheet
824Kb / 16P
   100% avalanche tested
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HRLF55N03K SEMIHOW-HRLF55N03K Datasheet
238Kb / 7P
   100% Avalanche Tested
HRLF180N10K SEMIHOW-HRLF180N10K Datasheet
223Kb / 7P
   100% Avalanche Tested
HRLFS90N03K SEMIHOW-HRLFS90N03K Datasheet
232Kb / 7P
   100% Avalanche Tested
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com