công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC8811ICDGKTG4 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DAC8811ICDGKTG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DAC8811ICDGKTG4 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button DAC8811ICDGKTG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments DAC8811ICDGKTG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DAC8811ICDGKTG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DAC8811ICDGKTG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DAC8811ICDGKTG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DAC8811ICDGKTG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DAC8811ICDGKTG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments DAC8811ICDGKTG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments DAC8811ICDGKTG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 29 page
background image
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
- 0.2
- 0.4
- 0.6
- 0.8
- 1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49512 57344 65536
Digital Input Code
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
- 0.2
- 0.4
- 0.6
- 0.8
- 1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49512 57344 65536
Digital Input Code
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
- 0.2
- 0.4
- 0.6
- 0.8
- 1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49512 57344 65536
Digital Input Code
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
- 0.2
- 0.4
- 0.6
- 0.8
- 1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49512 57344 65536
Digital Input Code
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
- 0.2
- 0.4
- 0.6
- 0.8
- 1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49512 57344 65536
Digital Input Code
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
- 0.2
- 0.4
- 0.6
- 0.8
- 1.0
0
8192 16384 24576 32768 40960 49512 57344 65536
Digital Input Code
8
DAC8811
SLAS411D – NOVEMBER 2004 – REVISED FEBRUARY 2016
www.ti.com
Product Folder Links: DAC8811
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004–2016, Texas Instruments Incorporated
7.7
Typical Characteristics: VDD = 5 V
At TA = 25°C, +VDD = 5 V, unless otherwise noted.
TA = 25°C
Figure 2. Linearity Error vs Digital Input Code
TA = 25°C
Figure 3. Differential Linearity Error vs Digital Input Code
TA = –40°C
Figure 4. Linearity Error vs Digital Input Code
TA = –40°C
Figure 5. Differential Linearity Error vs Digital Input Code
TA = 85°C
Figure 6. Linearity Error vs Digital Input Code
TA = 85°C
Figure 7. Differential Linearity Error vs Digital Input Code


Số phần tương tự - DAC8811ICDGKTG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC8811ICDGKT TI1-DAC8811ICDGKT Datasheet
979Kb / 21P
[Old version datasheet]   16-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results

Mô tả tương tự - DAC8811ICDGKTG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC8811 TI-DAC8811 Datasheet
421Kb / 15P
[Old version datasheet]   16-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8811ICDGKT TI1-DAC8811ICDGKT Datasheet
979Kb / 21P
[Old version datasheet]   16-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8812 TI-DAC8812 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Dual, Serial Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8811 TI-DAC8811_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   DAC8811 16-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8814 TI-DAC8814 Datasheet
264Kb / 31P
[Old version datasheet]   Quad, Serial Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8814 TI1-DAC8814_09 Datasheet
3Mb / 27P
[Old version datasheet]   Quad, Serial Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8812 TI1-DAC8812 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, Serial-Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8812 TI-DAC8812_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   DAC8812 Dual, Serial-Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC7811 TI1-DAC7811_14 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   12-Bit, Serial Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8801 BURR-BROWN-DAC8801 Datasheet
384Kb / 16P
   14-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com