công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS8319 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS8319
Giải thích chi tiết về linh kiện  Serial Interface, Micropower, Miniature SAR Analog-to-Digital Converter
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS8319 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button ADS8319_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS8319_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS8319_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS8319_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS8319_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS8319_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS8319_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS8319_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS8319_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 36 page
background image
0.8V
2V
t
D ELA Y
0.3 VBD
t
D ELA Y
0.7 VBD
2V
0.8V
20pF
1.4V
Iol
Ioh
500µA
500µA
From
SDO
ADS8319
www.ti.com
SLAS600B – MAY 2008 – REVISED DECEMBER 2015
Figure 1. Load Circuit For Digital Interface Timing
Figure 2. Voltage Levels For Timing
Copyright © 2008–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: ADS8319


Số phần tương tự - ADS8319_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8319 TI1-ADS8319_14 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   16-BIT, 500-KSPS, SERIAL INTERFACE MICROPOWER, MINIATURE, SAR ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS8319_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8881C TI1-ADS8881C_15 Datasheet
1Mb / 57P
[Old version datasheet]   Serial Interface, microPower, Miniature, True-Differential Input, SAR Analog-to-Digital Converter
ADS8318 TI-ADS8318 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   16-BIT, 500-KSPS, SERIAL INTERFACE MICROPOWER, MINIATURE, SAR ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8319 TI-ADS8319 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   16-BIT, 500-KSPS, SERIAL INTERFACE MICROPOWER, MINIATURE, SAR ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8318 TI1-ADS8318_14 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   16-BIT, 500-KSPS, SERIAL INTERFACE MICROPOWER, MINIATURE SAR ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8319 TI1-ADS8319_14 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   16-BIT, 500-KSPS, SERIAL INTERFACE MICROPOWER, MINIATURE, SAR ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8867 TI1-ADS8867_14 Datasheet
1Mb / 45P
[Old version datasheet]   16-Bit, 100-kSPS, Serial Interface, microPower, Miniature, True-Differential Input, SAR Analog-to-Digital Converter
ADS8864IDGS TI1-ADS8864IDGS Datasheet
1Mb / 45P
[Old version datasheet]   16-Bit 400-kSPS Serial Interface microPower Miniature Single-Ended Input SAR Analog-to-Digital Converter
ADS8860 TI1-ADS8860_14 Datasheet
1Mb / 46P
[Old version datasheet]   16-Bit, 1-MSPS, Serial Interface, microPower, Miniature Single-Ended Input, SAR Analog-to-Digital Converter
ADS8865 TI1-ADS8865_14 Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   16-Bit, 400-kSPS, Serial Interface, microPower, Miniature, True-Differential Input, SAR Analog-to-Digital Converter
ADS8861IDGS TI1-ADS8861IDGS Datasheet
1Mb / 48P
[Old version datasheet]   16-Bit 1-MSPS Serial Interface microPower Miniature True-Differential Input SAR Analog-to-Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com