công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS4122IRGZR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS4122IRGZR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low-Power ADC
Download  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS4122IRGZR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ADS4122IRGZR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS4122IRGZR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS4122IRGZR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS4122IRGZR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS4122IRGZR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS4122IRGZR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS4122IRGZR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS4122IRGZR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS4122IRGZR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 74 page
background image
9
ADS4122, ADS4125, ADS4142, ADS4145
www.ti.com
SBAS520B – FEBRUARY 2011 – REVISED JANUARY 2016
Product Folder Links: ADS4122 ADS4125 ADS4142 ADS4145
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2011–2016, Texas Instruments Incorporated
Electrical Characteristics: ADS412x (continued)
Typical values are at 25°C, AVDD = 1.8 V, DRVDD = 1.8 V, 50% clock duty cycle, –1dBFS differential analog input, 0dB gain,
and DDR LVDS interface, unless otherwise noted. Minimum and maximum values are across the full temperature range: TMIN
= –40°C to TMAX = 85°C, AVDD = 1.8 V, and DRVDD = 1.8 V.
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
SINAD (signal-to-noise and
distortion ratio), LVDS
fIN = 10 MHz
ADS4122 (65MSPS)
70.8
dBFS
ADS4125 (125MSPS)
70.7
fIN = 70 MHz
ADS4122 (65MSPS)
70.8
dBFS
ADS4125 (125MSPS)
70.7
fIN = 100 MHz
ADS4122 (65MSPS)
70.6
dBFS
ADS4125 (125MSPS)
70.3
fIN = 170 MHz
ADS4122 (65MSPS)
66
70.1
dBFS
ADS4125 (125MSPS)
67
69.8
fIN = 300 MHz
ADS4122 (65MSPS)
68
dBFS
ADS4125 (125MSPS)
69
SFDR
Spurious-free dynamic range
fIN = 10 MHz
ADS4122 (65MSPS)
86.5
dBc
ADS4125 (125MSPS)
86
fIN = 70 MHz
86
dBc
fIN = 100 MHz
ADS4122 (65MSPS)
87
dBc
ADS4125 (125MSPS)
82
fIN = 170 MHz
ADS4122 (65MSPS)
70
85
dBc
ADS4125 (125MSPS)
71
81
fIN = 300 MHz
ADS4122 (65MSPS)
72.5
dBc
ADS4125 (125MSPS)
77
THD
Total harmonic distortion
fIN = 10 MHz
ADS4122 (65MSPS)
82.5
dBc
ADS4125 (125MSPS)
82
fIN = 70 MHz
ADS4122 (65MSPS)
84
dBc
ADS4125 (125MSPS)
83.5
fIN = 100 MHz
ADS4122 (65MSPS)
84
dBc
ADS4125 (125MSPS)
80.5
fIN = 170 MHz
ADS4122 (65MSPS)
69.5
81
dBc
ADS4125 (125MSPS)
69.5
79.5
fIN = 300 MHz
ADS4122 (65MSPS)
72
dBc
ADS4125 (125MSPS)
75.5
HD2
Second-harmonic distortion
fIN = 10 MHz
87
dBc
fIN = 70 MHz
ADS4122 (65MSPS)
88
dBc
ADS4125 (125MSPS)
86
fIN = 100 MHz
ADS4122 (65MSPS)
88
dBc
ADS4125 (125MSPS)
82
fIN = 170 MHz
ADS4122 (65MSPS)
70
86
dBc
ADS4125 (125MSPS)
71
83
fIN = 300 MHz
ADS4122 (65MSPS)
72.5
dBc
ADS4125 (125MSPS)
77
HD3
Third-harmonic distortion
fIN = 10 MHz
ADS4122 (65MSPS)
86.5
dBc
ADS4125 (125MSPS)
86
fIN = 70 MHz
ADS4122 (65MSPS)
86
dBc
ADS4125 (125MSPS)
88
fIN = 100 MHz
ADS4122 (65MSPS)
87
dBc
ADS4125 (125MSPS)
85
fIN = 170 MHz
ADS4122 (65MSPS)
70
85
dBc
ADS4125 (125MSPS)
71
81
fIN = 300 MHz
ADS4122 (65MSPS)
85
dBc
ADS4125 (125MSPS)
82


Số phần tương tự - ADS4122IRGZR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS4122IRGZR TI1-ADS4122IRGZR Datasheet
2Mb / 81P
[Old version datasheet]   14-/12-Bit, 65/125MSPS, Ultralow-Power ADC
MARCH2011
More results

Mô tả tương tự - ADS4122IRGZR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX19191 MAXIM-MAX19191 Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra-Low-Power, 10Msps, 8-Bit ADC
Rev 0; 1/10
MAX1193 MAXIM-MAX1193 Datasheet
645Kb / 26P
   Ultra-Low-Power, 45Msps, Dual 8-Bit ADC
Rev 1; 9/03
MAX19192 MAXIM-MAX19192 Datasheet
1Mb / 22P
   Ultra-Low-Power, 10Msps, Dual 8-Bit ADC
Rev 0; 1/10
MAX1191 MAXIM-MAX1191 Datasheet
492Kb / 27P
   Ultra-Low-Power, 7.5Msps, Dual 8-Bit ADC
Rev 1; 9/03
MAX1192 MAXIM-MAX1192 Datasheet
620Kb / 28P
   Ultra-Low-Power, 22Msps, Dual 8-Bit ADC
Rev 1; 9/03
logo
EM Microelectronic - MA...
EM6617 EMMICRO-EM6617 Datasheet
694Kb / 65P
   Ultra Low Power Microcontroller with ADC AND EEPROM
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1192 MAXIM-MAX1192_V01 Datasheet
419Kb / 27P
   Ultra-Low-Power, 22Msps, Dual 8-Bit ADC
2009
logo
Analog Devices
ADA4938-1 AD-ADA4938-1_06 Datasheet
278Kb / 9P
   Ultra-Low Distortion Differential ADC Driver
Rev. PrA
ADA4938-1 AD-ADA4938-1_07 Datasheet
298Kb / 14P
   Ultra-Low Distortion Differential ADC Driver
Rev. PrD
logo
Texas Instruments
ADC3564 TI-ADC3564 Datasheet
4Mb / 72P
[Old version datasheet]   ADC3564 14-Bit, 125-MSPS, Low-Noise, Ultra-Low Power ADC
AUGUST 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com