công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC128S052QCMTX/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADC128S052QCMTX/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC128S052QCMTX/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 32 page
background image
ADC128S052, ADC128S052-Q1
www.ti.com
SNAS333E – AUGUST 2005 – REVISED DECEMBER 2015
Typical Characteristics (continued)
TA = 25°C, fSAMPLE = 500 kSPS, fSCLK = 8 MHz, fIN = 40.2 kHz unless otherwise stated
VA = 5 V
Figure 14. INL vs VD
Figure 15. DNL vs SCLK Duty Cycle
Figure 16. INL vs SCLK Duty Cycle
Figure 17. SNR vs SCLK Duty Cycle
Figure 18. THD vs SCLK Duty Cycle
Figure 19. ENOB vs SCLK Duty Cycle
Copyright © 2005–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: ADC128S052 ADC128S052-Q1


Số phần tương tự - ADC128S052QCMTX/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC128S052QCMTX/NOPB TI1-ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC128S052QCMTX/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC128S052 TI1-ADC128S052_14 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC128S052CIMT TI1-ADC128S052CIMT Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC128S052 NSC-ADC128S052 Datasheet
826Kb / 18P
   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC088S052 NSC-ADC088S052 Datasheet
824Kb / 17P
   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 8-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC122S051 TI1-ADC122S051_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   2 Channel, 200 ksps to 500 ksps 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC108S052 NSC-ADC108S052 Datasheet
839Kb / 17P
   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 10-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC082S051 TI1-ADC082S051_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   2 Channel, 200 ksps to 500 ksps, 8-Bit A/D Converter
ADC108S052 TI1-ADC108S052 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 ksps to 500 ksps, 10-Bit A/D Converter
ADC082S051 TI1-ADC082S051 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   2 Channel, 200 ksps to 500 ksps, 8-Bit A/D Converter
ADC088S052 TI1-ADC088S052_14 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   ADC088S052 8-Channel, 200 ksps to 500 ksps, 8-Bit A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com