công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC128S052QCMTX/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADC128S052QCMTX/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC128S052QCMTX/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 32 page
background image
ADC128S052, ADC128S052-Q1
SNAS333E – AUGUST 2005 – REVISED DECEMBER 2015
www.ti.com
Typical Characteristics (continued)
TA = 25°C, fSAMPLE = 500 kSPS, fSCLK = 8 MHz, fIN = 40.2 kHz unless otherwise stated
Figure 8. DNL vs Supply
Figure 9. INL vs Supply
Figure 10. SNR vs Supply
Figure 11. THD vs Supply
VA = 5 V
Figure 12. ENOB vs Supply
Figure 13. DNL vs VD
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2005–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ADC128S052 ADC128S052-Q1


Số phần tương tự - ADC128S052QCMTX/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC128S052QCMTX/NOPB TI1-ADC128S052QCMTX/NOPB Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC128S052QCMTX/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC128S052 TI1-ADC128S052_14 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC128S052CIMT TI1-ADC128S052CIMT Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC128S052 NSC-ADC128S052 Datasheet
826Kb / 18P
   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC088S052 NSC-ADC088S052 Datasheet
824Kb / 17P
   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 8-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC122S051 TI1-ADC122S051_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   2 Channel, 200 ksps to 500 ksps 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC108S052 NSC-ADC108S052 Datasheet
839Kb / 17P
   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 10-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC082S051 TI1-ADC082S051_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   2 Channel, 200 ksps to 500 ksps, 8-Bit A/D Converter
ADC108S052 TI1-ADC108S052 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 ksps to 500 ksps, 10-Bit A/D Converter
ADC082S051 TI1-ADC082S051 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   2 Channel, 200 ksps to 500 ksps, 8-Bit A/D Converter
ADC088S052 TI1-ADC088S052_14 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   ADC088S052 8-Channel, 200 ksps to 500 ksps, 8-Bit A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com