công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS42B49IRGC25 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS42B49IRGC25
Giải thích chi tiết về linh kiện  250-MSPS Ultralow-Power ADC
Download  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS42B49IRGC25 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  ADS42B49IRGC25 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments ADS42B49IRGC25 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS42B49IRGC25 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS42B49IRGC25 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS42B49IRGC25 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS42B49IRGC25 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS42B49IRGC25 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS42B49IRGC25 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS42B49IRGC25 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 65 page
background image
ADS42B49
SBAS558C – DECEMBER 2012 – REVISED DECEMBER 2015
www.ti.com
5 Description (continued)
The ADS42B49 has gain options that can be used to improve SFDR performance at lower full-scale input
ranges. This device also includes a dc offset correction loop that can be used to cancel the ADC offset. Both
DDR LVDS and parallel CMOS digital output interfaces are available in a compact VQFN-64 PowerPAD™
package.
The device includes internal references while the traditional reference pins and associated decoupling capacitors
have been eliminated. The ADS42B49 is specified over the industrial temperature range (–40°C to 85°C).
6 ADS424x and ADS422x Family Comparison
(1)
65 MSPS
125 MSPS
160 MSPS
250 MSPS
ADS422x
ADS4222
ADS4225
ADS4226
ADS4229
12-bit family
ADS4249,
ADS424x
ADS4242
ADS4245
ADS4246
ADS42B49 (with analog
14-bit family
input buffers)
(1)
See Migrating from the ADS62P49 and ADS4249 for details on migrating from the ADS62P49 family.
4
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2012–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ADS42B49


Số phần tương tự - ADS42B49IRGC25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS42B49IRGC25 TI-ADS42B49IRGC25 Datasheet
902Kb / 66P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC with Analog Input Buffer
More results

Mô tả tương tự - ADS42B49IRGC25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS4249 TI1-ADS4249 Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC
ADS4229 TI1-ADS4229_14 Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 12-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC
ADS4229 TI1-ADS4229 Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 12-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC
OCTOBER2011
ADS4229 TI1-ADS4229_15 Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 12-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC
ADS4229IRGC25 TI1-ADS4229IRGC25 Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 12-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC
ADS4249 TI1-ADS4249_16 Datasheet
1Mb / 74P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC
ADS4128 TI1-ADS4128_16 Datasheet
2Mb / 57P
[Old version datasheet]   12-Bit, 200-MSPS, Ultralow-Power ADC
ADS4128 TI1-ADS4128_14 Datasheet
1Mb / 62P
[Old version datasheet]   12-Bit, 200-MSPS, Ultralow-Power ADC
ADS4128 TI-ADS4128 Datasheet
1Mb / 61P
[Old version datasheet]   12-Bit, 200-MSPS, Ultralow-Power ADC
ADS42B49 TI-ADS42B49 Datasheet
902Kb / 66P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14-Bit, 250-MSPS Ultralow-Power ADC with Analog Input Buffer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com