công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Q13MC1462000413 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện Q13MC1462000413
Giải thích chi tiết về linh kiện  kHz Range Crystal unit
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

Q13MC1462000413 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  Q13MC1462000413 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers Q13MC1462000413 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers Q13MC1462000413 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
kHz Range Crystal unit
MC-146
Product name
MC-146
32.768000 kHz 9.0 +20.0-20.0
Product Number / Ordering code
Q13MC14620004xx
Please refer to the 5.Packing information about xx (last 2 digits)
Complies with EU RoHS directive
Reference weight Typ. 29 mg
1.Absolute maximum ratings
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions / Remarks
Storage temperature
T_stg
-55
-
125
ºC
Storage as single product
GL
-
-
1.0
µW
2.Specificatoins(characteristics)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions / Remarks
f_nom
-
32.768
-
kHz
T_use
-40
-
85
ºC
DL
-
-
1.0
µW
f_tol
-20.0
-
+20.0
x 10
-6
+25ºC DL=0.1µW
Ti
20
25
30
ºC
B
-
-
-0.04
x 10
-6/ºC2
CL
-
9.0
-
pF
R1
-
45
65
k Ω
C1
-
1.9
-
fF
C0
-
0.8
-
pF
Motional inductance
L1
-
11.7
-
kH
f_age
-3
-
3
x10
-6 /yea @+25ºC, First year
3.External dimensions
(Unit: mm)
4.Footprint(Recommended)
(Unit: mm)
5.Packing information
[ 1 ]Product number last 2 digits code (xx) description
The recommended code is "0X"
Q13MC14620004xx
Code
Code
01
Any Q'ty vinyl bag(Tape cut)
14
1000pcs / Reel
11
Any Q'ty / Reel
15
2000pcs / Reel
12
250pcs / Reel
00
3000pcs / Reel
13
500pcs / Reel
0X
9000pcs / Reel
Shunt capacitance
Frequency aging
Condition
Condition
Frequency tolerance
Turnover temperature
Parabolic coefficient
Load capacitance
Motional resistance (ESR)
Motional capacitance
Level of drive
Parameter
Maximum drive level
Parameter
Nominal frequency
Operating temperature
1.2
5.1
1.2
6.7
#1
#2
#3
#4
#1
0.4
0.1
0.1
7.0 Max.
#4
#3
#2
0.4
0.2
0.2
0.2
#1
#2
#4
#3
Internal connection
(TOP VIEW)
The metal case inside of the molding compound may be exposed
on the top or bottom of this product.
This purely cosmetic and does not have any effect on quality,
reliability or electrical specs.
Do not connect #2 and #3 to external device.
E A 9 9
1 Page


Số phần tương tự - Q13MC1462000413

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
Q13MC1462000600 ETC2-Q13MC1462000600 Datasheet
133Kb / 3P
   kHz Range Crystal unit
Q13MC1462000601 ETC2-Q13MC1462000601 Datasheet
133Kb / 3P
   kHz Range Crystal unit
Q13MC146200060X ETC2-Q13MC146200060X Datasheet
133Kb / 3P
   kHz Range Crystal unit
Q13MC1462000611 ETC2-Q13MC1462000611 Datasheet
133Kb / 3P
   kHz Range Crystal unit
Q13MC1462000612 ETC2-Q13MC1462000612 Datasheet
133Kb / 3P
   kHz Range Crystal unit
More results

Mô tả tương tự - Q13MC1462000413

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Epson Company
FC-135R EPSON-FC-135R Datasheet
467Kb / 2P
   kHz RANGE CRYSTAL UNIT
FC1610AN EPSON-FC1610AN Datasheet
333Kb / 2P
   kHz RANGE CRYSTAL UNIT
MC-306 EPSON-MC-306 Datasheet
365Kb / 2P
   kHz RANGE CRYSTAL UNIT
logo
List of Unclassifed Man...
Q13MC1462000612 ETC2-Q13MC1462000612 Datasheet
133Kb / 3P
   kHz Range Crystal unit
MC-306 ETC1-MC-306 Datasheet
261Kb / 2P
   kHz RANGE CRYSTAL UNIT SMD
logo
Epson ToYoCom
MC-306 EPSONTOYOCOM-MC-306_10 Datasheet
189Kb / 1P
   kHz RANGE CRYSTAL UNIT SMD
logo
List of Unclassifed Man...
MC-306 ETC2-MC-306 Datasheet
173Kb / 2P
   kHz RANGE CRYSTAL UNIT SMD
logo
Epson ToYoCom
MC-306 EPSONTOYOCOM-MC-306 Datasheet
354Kb / 2P
   kHz RANGE CRYSTAL UNIT SMD
logo
Epson Company
FC-13A EPSON-FC-13A Datasheet
369Kb / 2P
   kHz RANGE CRYSTAL UNIT For Automotive
MC-30A EPSON-MC-30A Datasheet
373Kb / 2P
   kHz RANGE CRYSTAL UNIT For Automotive
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com