công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS12012 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Silicon Laboratories

tên linh kiện TS12012
Giải thích chi tiết về linh kiện  Nanopower Op Amp, Comparator, and Reference
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILABS [Silicon Laboratories]
Trang chủ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

TS12012 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Silicon Laboratories

  TS12012 Datasheet HTML 1Page - Silicon Laboratories TS12012 Datasheet HTML 2Page - Silicon Laboratories TS12012 Datasheet HTML 3Page - Silicon Laboratories TS12012 Datasheet HTML 4Page - Silicon Laboratories TS12012 Datasheet HTML 5Page - Silicon Laboratories TS12012 Datasheet HTML 6Page - Silicon Laboratories TS12012 Datasheet HTML 7Page - Silicon Laboratories TS12012 Datasheet HTML 8Page - Silicon Laboratories TS12012 Datasheet HTML 9Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
TS12011/TS12012
TS12011/12 Rev. 1.0
Page 5
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
VDD = 2.5V; VSS = 0V; VAMPOUT = HiZ; VCOMPOUT = HiZ, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C.
SUPPLY VOLTAGE - V
1.23
1.65
1.2
0.8
Supply Current
vs Supply Voltage and Temperature
0.8
2.08
1.4
1.6
1
2.5
SUPPLY VOLTAGE - V
1.23
1.65
8
0
20
Op Amp Short-Circuit Current
vs Supply Voltage
0.8
2.08
12
16
4
2.5
SUPPLY VOLTAGE - V
8
0
Comparator Short-Circuit Current
vs Supply Voltage
12
16
4
1.23
1.65
0.8
2.08
2.5
TEMPERATURE - ºC
-15
10
0.583
0.581
Reference Voltage vs Temperature
-40
35
0.585
60
85
0.587
0.589
TA = +85ºC
TA = +25ºC
TA = -40ºC
VAMPOUT = VSS
VCOMPOUT = VSS
SUPPLY VOLTAGE - V
1.23
1.65
32
19
Op Amp Short-Circuit Current
vs Supply Voltage
0.8
2.08
38.5
45
25.5
2.5
SUPPLY VOLTAGE - V
12
0
Comparator Short-Circuit Current
vs Supply Voltage
18
6
1.23
1.65
0.8
2.08
2.5
VAMPOUT = VDD
VCOMPOUT = VDD


Số phần tương tự - TS12012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Touchstone Semiconducto...
TS12012 TOUCHSTONE-TS12012 Datasheet
809Kb / 11P
   A 0.8V/1.5uA Nanopower Op Amp, Comparator, and Reference
TS12012ITD1022T TOUCHSTONE-TS12012ITD1022T Datasheet
809Kb / 11P
   A 0.8V/1.5uA Nanopower Op Amp, Comparator, and Reference
TS12012ITD1022TP TOUCHSTONE-TS12012ITD1022TP Datasheet
809Kb / 11P
   A 0.8V/1.5uA Nanopower Op Amp, Comparator, and Reference
More results

Mô tả tương tự - TS12012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Touchstone Semiconducto...
TS12011 TOUCHSTONE-TS12011 Datasheet
809Kb / 11P
   A 0.8V/1.5uA Nanopower Op Amp, Comparator, and Reference
logo
Linear Technology
LTC1541 LINER-LTC1541 Datasheet
180Kb / 12P
   Micropower Op Amp, Comparator and Reference
LTC1541CDD LINER-LTC1541CDD Datasheet
265Kb / 12P
   Micropower Op Amp, Comparator and Reference
LTC1541 LINER-LTC1541_15 Datasheet
265Kb / 12P
   Micropower Op Amp, Comparator and Reference
LTC1542 LINER-LTC1542_15 Datasheet
265Kb / 12P
   Micropower Op Amp, Comparator and Reference
LTC1540 LINER-LTC1540 Datasheet
247Kb / 12P
   Nanopower Comparator with Reference
LTC1540CDD LINER-LTC1540CDD Datasheet
147Kb / 12P
   Nanopower Comparator with Reference
LTC1540 LINER-LTC1540_15 Datasheet
160Kb / 12P
   Nanopower Comparator with Reference
logo
Shanghai Consonance Ele...
CN951 CONSONANCE-CN951 Datasheet
271Kb / 8P
   Low-Power, Single-Supply Op Amp Comparator Reference
logo
Touchstone Semiconducto...
TS9001 TOUCHSTONE-TS9001 Datasheet
237Kb / 8P
   1.6V Nanopower Comparator with Internal Reference
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com