công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3003ITD1033T bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Silicon Laboratories

tên linh kiện TS3003ITD1033T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Resistor Sets Output Frequency
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILABS [Silicon Laboratories]
Trang chủ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

TS3003ITD1033T bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Silicon Laboratories

  TS3003ITD1033T Datasheet HTML 1Page - Silicon Laboratories TS3003ITD1033T Datasheet HTML 2Page - Silicon Laboratories TS3003ITD1033T Datasheet HTML 3Page - Silicon Laboratories TS3003ITD1033T Datasheet HTML 4Page - Silicon Laboratories TS3003ITD1033T Datasheet HTML 5Page - Silicon Laboratories TS3003ITD1033T Datasheet HTML 6Page - Silicon Laboratories TS3003ITD1033T Datasheet HTML 7Page - Silicon Laboratories TS3003ITD1033T Datasheet HTML 8Page - Silicon Laboratories TS3003ITD1033T Datasheet HTML 9Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
TS3003
TS3003 Rev. 1.0
Page 5
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
VDD = 3V, VPWM_CNTRL= VDD, RSET = 4.32MΩ, RLOAD(FOUT) = Open Circuit, CLOAD(FOUT) = 0pF, CLOAD(PWM) = 0pF, CPWM = VDD , unless otherwise
noted. Values are at TA = 25°C unless otherwise noted.
SUPPLY CURRENT - µA
0%
Supply Current Distribution
1.95
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1.97
1.99
2.01
FOUT and PWMOUT
VDD = 3V, CLOAD = 15pF, VPWM CNTRL= VDD, CPWM = 47pF
5µs/DIV
FOUT and PWMOUT
VDD = 5V, CLOAD = 15pF, VPWM CNTRL= VDD, CPWM = 47pF
5µs/DIV
FOUT
VDD = 3V, CLOAD = 15pF
5µs/DIV
FOUT
VDD = 5V, CLOAD = 15pF
5µs/DIV
RSET - MΩ
2
4
40
0
100
Period vs RSET
0
6
60
80
20
8
10
12
120


Số phần tương tự - TS3003ITD1033T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Touchstone Semiconducto...
TS3003ITD1033T TOUCHSTONE-TS3003ITD1033T Datasheet
868Kb / 10P
   A 1.55V to 5.25V, 10kHz to 300kHz Silicon Timer
TS3003ITD1033TP TOUCHSTONE-TS3003ITD1033TP Datasheet
868Kb / 10P
   A 1.55V to 5.25V, 10kHz to 300kHz Silicon Timer
More results

Mô tả tương tự - TS3003ITD1033T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
TS3006 SILABS-TS3006 Datasheet
1Mb / 10P
   Single Resistor Sets Output Frequency
TS3004 SILABS-TS3004 Datasheet
1Mb / 12P
   Single Resistor Sets Output Frequency
TS3005 SILABS-TS3005 Datasheet
1Mb / 12P
   Single Resistor Sets Output Frequency
logo
Token Electronics Indus...
RY31A TOKEN-RY31A Datasheet
405Kb / 5P
   High Frequency Resistor
logo
Caddock Electronics, In...
USGS-3-1110-300M-B5 CADDOCK-USGS-3-1110-300M-B5 Datasheet
342Kb / 1P
   Type USGS High Voltage, Ultra-Stable, Low TC Selected Resistor Sets
USFS-3-370-30M-B2 CADDOCK-USFS-3-370-30M-B2 Datasheet
328Kb / 1P
   Type USFS High Voltage, Ultra-Stable, Low TC Selected Resistor Sets
logo
Integrated Device Techn...
ICS853S013I IDT-ICS853S013I Datasheet
802Kb / 16P
   Output frequency
ICS8S89831I IDT-ICS8S89831I Datasheet
744Kb / 21P
   Output frequency
logo
Welwyn Components Limit...
PFCHF WELWYN-PFCHF Datasheet
192Kb / 3P
   High Frequency Chip Resistor Terminators
logo
Anaren Microwave
R2B131350R0J5J0 ANAREN-R2B131350R0J5J0 Datasheet
197Kb / 3P
   Anaren High Frequency Chip Resistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com