công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB115S48K bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - SL Power Electronics

tên linh kiện LB115S48K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Meets IEC61000-3-2 Class C for less than 1 Watt to full power
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SLPOWER [SL Power Electronics]
Trang chủ  http://www.slpower.com/
Logo SLPOWER - SL Power Electronics

LB115S48K bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - SL Power Electronics

  LB115S48K Datasheet HTML 1Page - SL Power Electronics LB115S48K Datasheet HTML 2Page - SL Power Electronics LB115S48K Datasheet HTML 3Page - SL Power Electronics LB115S48K Datasheet HTML 4Page - SL Power Electronics LB115S48K Datasheet HTML 5Page - SL Power Electronics LB115S48K Datasheet HTML 6Page - SL Power Electronics LB115S48K Datasheet HTML 7Page - SL Power Electronics LB115S48K Datasheet HTML 8Page - SL Power Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
LB115S
115W Single Output
LED Series
www.slpower.com
LB115S 2-OCT-14
6
Characteristic Curves
Output Power vs. Temperature
Efficiency vs. Loading


Số phần tương tự - LB115S48K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SL Power Electronics
LB115S48K SLPOWER-LB115S48K Datasheet
1Mb / 8P
   115W Single Output
More results

Mô tả tương tự - LB115S48K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRAC1155-300W IRF-IRAC1155-300W Datasheet
454Kb / 16P
   IEC61000-3-2 Class D Standards Compliant
logo
SIFIRST TECHNOLOGIES NA...
SF5533H SIFIRST-SF5533H Datasheet
85Kb / 2P
   Less than 75mW Standby Power
SF6771S SIFIRST-SF6771S Datasheet
149Kb / 2P
   Less than 75mW Standby Power
SF5533 SIFIRST-SF5533 Datasheet
84Kb / 2P
   Less than 75mW Standby Power
SF5539H SIFIRST-SF5539H Datasheet
87Kb / 2P
   Less than 75mW Standby Power
logo
Murata Manufacturing Co...
NTPA78R0LB1A0 MURATA-NTPA78R0LB1A0 Datasheet
199Kb / 3P
   most suitable for power supplies of less than 100W
NTPA68R0LBMB0 MURATA-NTPA68R0LBMB0 Datasheet
196Kb / 3P
   most suitable for power supplies of less than 100w
NTPA94R0LBMB0 MURATA-NTPA94R0LBMB0 Datasheet
199Kb / 3P
   most suitable for power supplies of less than 100W
NTPA98R0LB1A0 MURATA-NTPA98R0LB1A0 Datasheet
198Kb / 3P
   most suitable for power supplies of less than 100W
NTPAA2R2LD6A0 MURATA-NTPAA2R2LD6A0 Datasheet
196Kb / 3P
   most suitable for power supplies of less than 100W
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com